công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP30U120L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện SP30U120L
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

SP30U120L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

  SP30U120L Datasheet HTML 1Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SP30U120L Datasheet HTML 2Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SP30U120L Datasheet HTML 3Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTCS(TA=25℃ Unless otherwise noted)
THERMAL CHARACTERISTCS
Parameter
Typical thermal resistance
R JA
R JL
60.0
3.0
℃/W
Symbol
Unit
TO-277
3)
AVAILABALE PACK INFORMATION
JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD.
3-2
RATINGS AND CHARACTERISTIC OF SP30U120L
Parameter
Test Conditions
Symbol
TYP.
MAX.
Unit
Instaneous forward voltage
TJ=25℃
Reverse current
VR=100V
TA= 25℃
TA= 100℃
VF
IR
0.83
0.88
V
30
50
μA
mA
3.6
Typical junction capacitance
4V,1MHz
CJ
pF
1)
Notes: 1.Pulse test: 300 μs pulse width,1% duty cycle
2)
2.Pulse test: pulse width≤40ms
TA= 125℃
0.49
0.58
11
990
IF=10A
0.71
0.49
0.42
TJ=125℃
IF=30A
IF=5A
IF=10A
IF=30A
IF=5A
-
-
-
-
3 Units mounted on recommended PCB 1 oz. Pad layout
-
4 The heat generated must be less than thermal conductivity from junction to ambient:dPD/dtJ1/RθJA
4)
-
-
HTTP://WWW.JINGHENG.CN
Product code
Carton Size
L×W×H
(
mm)
Quantity
(
pcs/reel)
Reel Size
(
mm)
Quantity
(box/carton)
SP30U120L-TO-277
338×338×40
5000
φ330
2
T/R
Pack
Box Size
L×W×H
(
mm)
Quantity
(
reel/box)
365×365×360
7


Số phần tương tự - SP30U120L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Jing Heng Electro...
SP30U100L JINGHENG-SP30U100L Datasheet
619Kb / 3P
   SUPER LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SP30U120L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SB30100LYT PANJIT-SB30100LYT_16 Datasheet
140Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR24ALF PANJIT-SR24ALF Datasheet
165Kb / 5P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP20U50L JINANJINGHENG-SP20U50L Datasheet
63Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR160L JINANJINGHENG-SR160L Datasheet
63Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260L JINANJINGHENG-SR260L Datasheet
62Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR540LA JINANJINGHENG-SR540LA Datasheet
66Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR1045L JINANJINGHENG-SR1045L Datasheet
68Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR240SL JINANJINGHENG-SR240SL Datasheet
61Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260SL JINANJINGHENG-SR260SL Datasheet
61Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR360L JINANJINGHENG-SR360L Datasheet
62Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR1045LCT JINANJINGHENG-SR1045LCT Datasheet
74Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com