công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33363P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33363P
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33363P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC33363P Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33363P Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33363P Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33363P Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33363P Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33363P Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33363P Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33363P Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33363P Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
MC33363
5
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
1.0
160
0
20
0
3.2
–50
32
0
0
VDS, DRAIN–SOURCE VOLTAGE (V)
VCC = 20 V
TA = 25°C
VCC, POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
VPin 1 = 400 V
TA = 25°C
VCC, SUPPLY VOLTAGE (V)
CT = 390 pF
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
ID = 200 mA
Figure 9. Regulator Output Voltage
Change versus Source Current
Ireg, REGULATOR SOURCE CURRENT (mA)
Figure 10. Peak Startup Current
versus Power Supply Voltage
VCC = 20 V
RT = 10 k
CPIN 8 = 1.0 µF
TA = 25°C
Figure 11. Power Switch Drain–Source
On–Resistance versus Temperature
Figure 12. Power Switch
Drain–Source Capacitance versus Voltage
Figure 13. Supply Current versus Supply Voltage
Pulse tested with an on–time of 20
µs to 300 µs
at < 1.0% duty cycle. The on–time is adjusted at
Pin 1 for a maximum peak current out of Pin 3.
Pulse tested at 5.0 ms with < 1.0% duty cycle
so that TJ is as close to TA as possible.
COSS measured at 1.0 MHz with 50 mVpp.
CT = 2.0 nF
RT = 10 k
Pin 1 = Open
Pin 4, 5, 10, 11,
12, 13 = Gnd
TA = 25°C
–20
–40
–60
–80
24
16
8.0
0
2.4
1.6
0.8
0
10
0
120
40
80
0
4.0
8.0
12
16
20
2.0
4.0
6.0
8.0
10
12
14
–25
0
25
50
75
150
100
10
100
1000
10
20
30
40
125
0.01
100
t, TIME (s)
Figure 14. DW and P Suffix Transient
Thermal Resistance
0.1
1.0
10
100
10
1.0
L = 12.7 mm of 2.0 oz.
copper. Refer to Figures
15 and NO TAG.


Số phần tương tự - MC33363P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33363P ONSEMI-MC33363P Datasheet
489Kb / 14P
   High Voltage Switching Regulator
July, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC33363P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33363A ONSEMI-MC33363A Datasheet
399Kb / 12P
   HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
1998 REV 1
MC33362 ONSEMI-MC33362 Datasheet
390Kb / 12P
   HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
1999 REV 3
MC33363B ONSEMI-MC33363B Datasheet
250Kb / 12P
   HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
1999 REV 1
MC33365 ONSEMI-MC33365 Datasheet
233Kb / 12P
   HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
1999 REV 1
NCP1000 ONSEMI-NCP1000 Datasheet
115Kb / 16P
   Integrated Off-Line Switching Regulator
December, 2003 ??Rev. 7
logo
Monolithic Power System...
HF01B00 MPS-HF01B00 Datasheet
902Kb / 16P
   Off Line High Voltage Quasi Resonant Regulator
logo
Sanken electric
STR-A607XM SANKEN-STR-A607XM Datasheet
278Kb / 13P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
STR-Y6735 SANKEN-STR-Y6735 Datasheet
254Kb / 10P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulator
STR-A606XHD SANKEN-STR-A606XHD Datasheet
279Kb / 13P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Allegro MicroSystems
STR3A151D ALLEGRO-STR3A151D Datasheet
265Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com