công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33349N-4R1 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33349N-4R1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Lithium Battery Protection Circuit for One Cell Battery Packs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33349N-4R1 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33349N-4R1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33349N-4R1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33349N-4R1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33349N-4R1 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33349N-4R1 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33349N-4R1 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33349N-4R1 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33349N-4R1 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33349N-4R1 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MC33349
http://onsemi.com
11
N SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 1262–01
(SOT–23)
ISSUE O
OUTLINE DIMENSIONS
DIM
MIN
MAX
MILLIMETERS
A
0.90
1.45
A1
0.00
0.15
b
0.35
0.50
b1
0.35
0.45
c
0.09
0.20
c1
0.09
0.15
D
2.80
3.00
E
2.60
3.00
E1
1.50
1.75
e
0.95
e1
1.90
L
0.25
0.55
q
0
10
NOTES:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES
PER ASME Y14.5M, 1994.
3. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE FLASH OR
PROTRUSIONS. FLASH OR PROTRUSIONS
SHALL NOT EXCEED 0.23 PER SIDE.
4. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
5. DIMENSIONS D AND E1 ARE TO BE DETERMINED
AT DATUM PLANE H.
E
E1
1
2
3
6
5
4
PIN 1 INK MARK
IDENTIFIER
q
__
A
A
A
B
M
0.20
C
M
B
0.05
C
A1
A
H
L
b1
b
SECTION A–A


Số phần tương tự - MC33349N-4R1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33340 ONSEMI-MC33340 Datasheet
304Kb / 12P
   BATTERY FAST CHARGE CONTROLLERS
REV 3
MC33340 ONSEMI-MC33340 Datasheet
197Kb / 16P
   Battery Fast Charge Controllers
July, 2005 ??Rev. 7
MC33340D ONSEMI-MC33340D Datasheet
197Kb / 16P
   Battery Fast Charge Controllers
July, 2005 ??Rev. 7
MC33340DG ONSEMI-MC33340DG Datasheet
197Kb / 16P
   Battery Fast Charge Controllers
July, 2005 ??Rev. 7
MC33340DR2 ONSEMI-MC33340DR2 Datasheet
197Kb / 16P
   Battery Fast Charge Controllers
July, 2005 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC33349N-4R1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33348 ONSEMI-MC33348 Datasheet
182Kb / 12P
   LITHIUM BATTERY PROTECTION CIRCUIT FOR ONE CELL SMART BATTERY PACKS
1999 REV 2
NCP802 ONSEMI-NCP802 Datasheet
125Kb / 23P
   Highly Integrated Lithium Battery Protection Circuit for One Cell Battery Packs
September, 2004 ??Rev. 10
logo
Motorola, Inc
MC33346 MOTOROLA-MC33346 Datasheet
108Kb / 3P
   LITHIUM BATTERY PROTECTION CIRCUIT PROTECTION CIRCUIT THREE OR FOUR CELL SMART BATTERY PACKS
logo
E-CMOS Corporation
EC9526A E-CMOS-EC9526A Datasheet
842Kb / 10P
   One-cell Lithium Battery Protection IC
logo
Analog Intergrations Co...
AIC1811 AIC-AIC1811 Datasheet
118Kb / 8P
   One-Cell Lithium-Ion Battery Protection IC
AIC1821 AIC-AIC1821 Datasheet
207Kb / 7P
   ONE-CELL LITHIUM-ION BATTERY PROTECTION IC
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM3280 MITSUMI-MM3280 Datasheet
65Kb / 5P
   One-cell lithium-ion/lithium-polymer battery protection IC
logo
AiT Semiconductor Inc.
A4004 AITSEMI-A4004 Datasheet
868Kb / 11P
   BATTERY MANAGEMENT ONE CELL LITHIUM-ION/POLYMER BATTERY PROTECTION IC
REV1.1
A4001 AITSEMI-A4001 Datasheet
860Kb / 10P
   BATTERY MANAGEMENT ONE CELL LITHIUM-ION/POLYMER BATTERY PROTECTION IC
REV2.0
A4059A AITSEMI-A4059A Datasheet
360Kb / 8P
   BATTERY MANAGEMENT ONE CELL LITHIUM-ION/POLYMER BATTERY PROTECTION IC
REV1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com