công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33349 Datasheet(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33349
Nội dung chi tiết  Lithium Battery Protection Circuit for One Cell Battery Packs
tải về  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
MC33349
http://onsemi.com
7
Figure 15. Cout Pch Driver On Voltage (Voh1)
vs Temperature
MC33349N–3X
Figure 16. Dout Nch Driver On Voltage (Vol2)
vs Temperature
MC33349N–3X
Figure 17. Dout Pch Driver On Voltage (Voh2)
vs Temperature
MC33349N–3X
Figure 18. Short Protection Delay Time
vs Capacitance C2
MC33349N–3X
Figure 19. Excess Current Delay Time vs VDD
MC33349N–3X
SUPPLY VOLTAGE VDD (V)
25.00
10.00
5.00
0.00
3.0
3.5
4.0
4.5
2.5
15.00
20.00
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
3.90
3.85
3.70
3.65
3.60
– 40
– 20
0
20
40
60
80
100
IOH = –50µA
VDD = 3.9V
–60
3.75
3.80
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
0.30
0.25
0.10
0.05
0.00
– 40
– 20
0
20
40
60
80
100
IOL = 50µA
VDD = 2.4V
–60
0.15
0.20
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
3.90
3.85
3.70
3.65
3.60
– 40
– 20
0
20
40
60
80
100
–60
3.75
3.80
EXTERNAL CAPACITANCE C2 (
µF)
10000
1000
10
0
0.01
1
0.001
100
R2 = 1k
W
VDD = 3.0V
0.1
IOH = –50µA
VDD = 3.9V



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn