công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33340 Datasheet(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33340
Nội dung chi tiết  BATTERY FAST CHARGE CONTROLLERS
tải về  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
MC33340 MC33342
6
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
Figure 9. Negative Slope Voltage Detector
Vsen
Input
Synchronous
Voltage to
Frequency
Converter
FV = Vsen (24 kHz)
Ck
Trickle Mode
Holdoff
Over
Under
Temperature
Charge
Timer
F/T
UVLO
High
Low
Battery Detect
Logic
∆V
SCK
95 kHz
Vsen Gate
Vsen Gate
Preset
Convert
11 ms
1.38 s
22 ms
Rachet Counter Convert
0 to 1023 FV Pulses
Rachet
Counter
Sample
Timer



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn