công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33275DT-2.5RK bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33275DT-2.5RK
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW DROPOUT MICROPOWER VOLTAGE REGULATOR
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33275DT-2.5RK bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33275DT-2.5RK Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33275DT-2.5RK Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33275DT-2.5RK Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33275DT-2.5RK Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33275DT-2.5RK Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33275DT-2.5RK Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33275DT-2.5RK Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33275DT-2.5RK Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33275DT-2.5RK Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
MC33275
http://onsemi.com
8
Figure 16. SOT–223 Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
40
80
120
160
200
280
0.35
0.42
0.50
0.63
0.83
2.50
010
20
30
25
15
5.0
L, LENGTH OF COPPER (mm)
PD(max) for TA = 50°C
Minimum
Size Pad
2.0 oz. Copper
L
L
Free Air
Mounted
Vertically
RθJA
240
1.25
Figure 17. DPAK Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
Figure 18. SOP–8 Thermal Resistance and Maximum
Power Dissipation versus P.C.B. Copper Length
40
50
60
70
80
100
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.4
010
20
30
25
15
5.0
L, LENGTH OF COPPER (mm)
PD(max) for TA = 50°C
Minimum
Size Pad
2.0 oz. Copper
L
L
Free Air
Mounted
Vertically
RθJA
90
2.0
30
50
70
90
110
170
0.4
0.8
1.2
1.6
3.2
020
40
50
30
10
L, LENGTH OF COPPER (mm)
PD(max) for TA = 50°C
L
L
RθJA
130
2.0
150
2.4
2.8
Graph Represents Symmetrical Layout
2.0 oz.
Copper
3.0 mm


Số phần tương tự - MC33275DT-2.5RK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33275DT-2.5RK ONSEMI-MC33275DT-2.5RK Datasheet
168Kb / 15P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
December, 2005 ??Rev. 15
MC33275DT-2.5RKG ONSEMI-MC33275DT-2.5RKG Datasheet
168Kb / 15P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
December, 2005 ??Rev. 15
MC33275DT-2.5RKG ONSEMI-MC33275DT-2.5RKG Datasheet
225Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator
March, 2015 ??Rev. 20
More results

Mô tả tương tự - MC33275DT-2.5RK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33375 ONSEMI-MC33375 Datasheet
213Kb / 12P
   LOW DROPOUT MICROPOWER VOLTAGE REGULATOR
March, 2000 ??Rev. 4
logo
Texas Instruments
LP5951 TI1-LP5951_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LP5951 NSC-LP5951 Datasheet
606Kb / 10P
   Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LP5990 TI1-LP5990_14 Datasheet
926Kb / 18P
[Old version datasheet]   Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
logo
International Rectifier
IRU1502-33 IRF-IRU1502-33 Datasheet
125Kb / 11P
   MICROPOWER 1A LOW DROPOUT PMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LP2987 TI1-LP2987 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Micropower, 200 mA Ultra Low-Dropout Voltage Regulator
LP5990 TI1-LP5990 Datasheet
930Kb / 16P
[Old version datasheet]   LP5990 Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
LP5990 TI-LP5990_15 Datasheet
901Kb / 16P
[Old version datasheet]   LP5990 Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
LP5951MG-1.8 TI1-LP5951MG-1.8 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LP5951 Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LP3985 NSC-LP3985 Datasheet
570Kb / 17P
   Micropower, 150mA Low-Noise Ultra Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com