công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC1489MEL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC1489MEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Line Receivers
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC1489MEL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC1489MEL Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC1489MEL Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC1489MEL Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC1489MEL Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC1489MEL Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC1489MEL Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC1489MEL Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC1489MEL Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC1489MEL Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
MC1489, MC1489A
http://onsemi.com
4
Vin
VR
All diodes
1N3064
or equivalent
Eo
R
tTLH and tTHL
measured
10% − 90%
Figure 3. Switching Response
C
1/4
MC1489A
RL
5.0 Vdc
50%
50%
3.0 V
Ein
tTHL
CL = 15 pF = total parasitic capacitance which includes
probe and wiring capacitances
1.5 V
1.5 V
tTLH
tPLH
Response Node
VO
Ein
CL
C, capacitor is for noise filtering.
R, resistor is for threshold shifting.
EO
Figure 4. Response Control Node
TEST CIRCUITS


Số phần tương tự - MC1489MEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC1489MEL ONSEMI-MC1489MEL Datasheet
156Kb / 12P
   Quad Line EIA??32D Receivers
October, 2006 ??Rev. 10
MC1489MELG ONSEMI-MC1489MELG Datasheet
156Kb / 12P
   Quad Line EIA??32D Receivers
October, 2006 ??Rev. 10
More results

Mô tả tương tự - MC1489MEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
MC1489 STMICROELECTRONICS-MC1489_06 Datasheet
242Kb / 17P
   Quad line receivers
MC1489 STMICROELECTRONICS-MC1489 Datasheet
338Kb / 13P
   QUAD LINE RECEIVERS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
MC1489 ARTSCHIP-MC1489 Datasheet
2Mb / 9P
   QUAD LINE RECEIVERS
logo
National Semiconductor ...
DS26LS32C NSC-DS26LS32C Datasheet
140Kb / 6P
   Quad Differential Line Receivers
DS3650 NSC-DS3650 Datasheet
197Kb / 10P
   Quad Differential Line Receivers
DS1650 NSC-DS1650 Datasheet
217Kb / 8P
   Quad Differential Line Receivers
logo
Texas Instruments
MC3450 TI1-MC3450_08 Datasheet
152Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS
MC3450 TI-MC3450 Datasheet
139Kb / 9P
[Old version datasheet]   QUAD DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS
logo
National Semiconductor ...
DS26F32M NSC-DS26F32M Datasheet
207Kb / 6P
   Quad Differential Line Receivers
DS26LS32AC NSC-DS26LS32AC Datasheet
201Kb / 8P
   Quad Differential Line Receivers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com