công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33030P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33030P
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC SERVO MOTOR CONTROLLER/DRIVER
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33030P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC33030P Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33030P Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33030P Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33030P Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33030P Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33030P Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33030P Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33030P Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33030P Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
MC33030
5
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
Figure 7. Brake Diode Forward Current
versus Forward Voltage
VF, FORWARD VOLTAGE (V)
TA = 25°C
Figure 8. Output Source Current–Limit versus
Over–Current Reference Resistance
1.5
ROC, OVER–CURRENT REFERENCE RESISTANCE (kΩ)
VCC = 14 V
TA = 25°C
800
80
60
40
020
600
400
1.1
0.9
0.7
0.5
0
1.3
100
200
300
400
100
0
200
500
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 9. Output Source Current–Limit
versus Temperature
– 55
VCC = 14 V
– 25
0
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
1.00
0.96
0.92
0.88
– 55
125
25
50
100
75
1.04
25
ROC = 27 k
ROC = 68 k
ROC = 15 k
125
75
50
0
– 25
100
VCC = 14 V
0
400
600
200
Figure 10. Normalized Delay Pin Source
Current versus Temperature
Figure 11. Normalized Over–Current Delay
Threshold Voltage versus Temperature
Figure 12. Supply Current versus
Supply Voltage
75
100
50
25
– 55
0.96
0.98
1.04
1.00
0
– 25
VCC = 14 V
Pins 6 to 7
Pins 2 to 8
TA = 25°C
125
28
24
20
1.02
24
16
32
40
0
4.0
8.0
12
VCC, SUPPLY VOLTAGE (V)
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Over–
Voltage
Shutdown
Range
8.0
016
Minimum
Operating
Voltage
Range


Số phần tương tự - MC33030P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33030P ONSEMI-MC33030P Datasheet
214Kb / 17P
   DC Servo Motor Controller/Driver
June, 2006 ??Rev. 6
MC33030PG ONSEMI-MC33030PG Datasheet
214Kb / 17P
   DC Servo Motor Controller/Driver
June, 2006 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC33030P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33030 ONSEMI-MC33030_06 Datasheet
214Kb / 17P
   DC Servo Motor Controller/Driver
June, 2006 ??Rev. 6
logo
Toshiba Semiconductor
TB9056FNG TOSHIBA-TB9056FNG Datasheet
778Kb / 45P
   Automotive DC Servo Motor Driver
2017-08-09
logo
Infineon Technologies A...
TLE4209 INFINEON-TLE4209 Datasheet
93Kb / 12P
   DC Motor Driver for Servo Driver Applications
2000-09-05
TLE4209A INFINEON-TLE4209A_16 Datasheet
404Kb / 14P
   DC Motor Driver for Servo Driver Applications
Rev.1.2, 2016-07-25
TLE4209A INFINEON-TLE4209A Datasheet
329Kb / 14P
   DC Motor Driver for Servo Driver Applications
Rev.1.1, 2007-07-24
logo
IK Semicon Co., Ltd
IK8508 IKSEMICON-IK8508 Datasheet
723Kb / 12P
   DC Motor Driver for Servo Driver Applications
logo
Agamem Microelectronic ...
AA51880 AGAMEM-AA51880 Datasheet
387Kb / 10P
   SERVO MOTOR CONTROLLER
AA51882 AGAMEM-AA51882 Datasheet
239Kb / 8P
   SERVO MOTOR CONTROLLER
AA51883 AGAMEM-AA51883 Datasheet
110Kb / 7P
   SERVO MOTOR CONTROLLER
AA51890 AGAMEM-AA51890 Datasheet
233Kb / 7P
   SERVO MOTOR CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com