công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC1496DR2G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC1496DR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  BALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC1496DR2G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC1496DR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC1496DR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC1496DR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC1496DR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC1496DR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC1496DR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC1496DR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC1496DR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC1496DR2G Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
MC1496, MC1496B
http://onsemi.com
7
−30
f, FREQUENCY (MHz)
20
10
0
−10
−20
0.1
1.0
10
100
0.01
RL = 3.9 k
Re = 500 W
RL = 3.9 k
Re = 2.0 k
|VC| = 0.5 Vdc
RL = 500 W
Re = 1.0 k
RL = 3.9 k (Standard
Re = 1.0 k Test Circuit)
100
1.0
Side Band
0.3
0.4
0
1000
fC, CARRIER FREQUENCY (MHz)
0.6
0.9
1.0
10
0.8
0.7
0.1
0.2
0.5
0.1
80
0
fC ± 3fS
800
600
400
200
VS, INPUT SIGNAL AMPLITUDE (mVrms)
fC ± 2fS
0
60
50
40
30
20
10
70
fC
2fC
50
5.0
0.05
0.1
0.5
1.0
10
3fC
0
60
50
40
30
20
10
70
fC, CARRIER FREQUENCY (MHz)
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
MC1496
(70
°C)
−75
−50
60
75
50
25
0
−25
50
40
30
20
10
100
125
150 175
70
A
V +
R
L
Re ) 2re
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
Typical characteristics were obtained with circuit shown in Figure 5, fC = 500 kHz (sine wave),
VC = 60 mVrms, fS = 1.0 kHz, VS = 300 mVrms, TA = 25°C, unless otherwise noted.
0.1
50
10
10
1.0
0.01
1.0
5.0
0.05
0.1
0.5
fC, CARRIER FREQUENCY (MHz)
Signal Port
0
Figure 15. Sideband and Signal Port
Transadmittances versus Frequency
Figure 16. Carrier Suppression
versus Temperature
Figure 17. Signal−Port Frequency Response
Figure 18. Carrier Suppression
versus Frequency
Figure 19. Carrier Feedthrough
versus Frequency
Figure 20. Sideband Harmonic Suppression
versus Input Signal Level
g21 +
Iout
V
in
Vout + 0|VC| + 0.5Vdc
g21 +
Iout (EachSideband)
V
in
(Signal)
V
out + 0
Sideband Transadmittance
Signal Port Transadmittance


Số phần tương tự - MC1496DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC1496DR2G ONSEMI-MC1496DR2G Datasheet
329Kb / 14P
   Balanced Modulators/Demodulators
October, 2006 ??Rev. 10
More results

Mô tả tương tự - MC1496DR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC1496 ONSEMI-MC1496_06 Datasheet
329Kb / 14P
   Balanced Modulators/Demodulators
October, 2006 ??Rev. 10
logo
Anaren Microwave
70668 ANAREN-70668 Datasheet
197Kb / 1P
   Modulators Balanced
70666 ANAREN-70666 Datasheet
192Kb / 1P
   Modulators Balanced
logo
List of Unclassifed Man...
SL1641C ETC1-SL1641C Datasheet
202Kb / 2P
   DOUBLE BALANCED MODULATORS
logo
Marki Microwave
M1B-0618 MARKIMICROWAVE-M1B-0618 Datasheet
215Kb / 2P
   DOUBLE-BALANCED MIXERS BI-PHASE MODULATORS
logo
Merrimac Industries, In...
BPM-2A-250 MERRIMAC-BPM-2A-250 Datasheet
186Kb / 1P
   BIPHASE MODULATORS
JPF-21F-1200B MERRIMAC-JPF-21F-1200B Datasheet
154Kb / 2P
   QUADRAPHASE MODULATORS
JTM-2A-10B MERRIMAC-JTM-2A-10B Datasheet
118Kb / 1P
   QUADRAPHASE MODULATORS
JPP-21R-10B MERRIMAC-JPP-21R-10B Datasheet
124Kb / 2P
   QUADRAPHASE MODULATORS
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
SBM-C4 SYNERGY-SBM-C4 Datasheet
267Kb / 3P
   BPSK MODULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com