công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC1495P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC1495P
Giải thích chi tiết về linh kiện  LINEAR FOUR-QUADRANT MULTIPLIER
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC1495P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC1495P Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC1495P Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC1495P Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC1495P Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC1495P Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC1495P Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC1495P Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC1495P Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC1495P Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
MC1495
http://onsemi.com
3
k = 110
-10 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
VX, INPUT VOLTAGE (V)
-10
-8.0
-4.0
-2.0
0
2.0
-6.0
4.0
6.0
8.0
10
+
X
Y
KXY
20
10
0
-10
-20
-30
1.0
10
100
1000
VY VX
f, FREQUENCY (MHz)
Figure 1. Multiplier Transfer Characteristic
Figure 2. Transconductance Bandwidth
Figure 3. Circuit Schematic
Figure 4. Linearity (Using Null Technique)
+
-
0.1 µF
VE
V′Y
V′X
10 k
10 k
10 k
VX
VY
3.0 k
40 k
10 k
2
3
1
2
14
12
3
13
13 k
12 k
5.0 k
10 V
9
8
5 6
10
1
1
MC1495
Offset Adjust
See Figure 13
Scale
Factor
Adjust
7
-
+
+
+
33 k
Output
Offset
Adjust
7
8
5
1
4
6
2
3
7
8
6
4
1
5
Es
MC1741C
NOTE:
Adjust “Scale Factor Adjust” for a null in VE.This schematic for
illustrative purposes only, not specified for test conditions.
10 k
3.0 k
3.0 k
0.1 µF
10 k
10 k
10 k
4
RY = 27 k RX = 7.5 k
MC1741C
V-
-15 V
V+
+15 V
1
8
4
5
6
3
V- 7
500
500
500
500
500
500
2
14
9
12
11
10
13
4.0 k
Q4
Q8
Q7
Q6
Q5
+
-
+
-
X Input
Q3
Q2
Q1
4.0 k
Y Input
+
-
4.0 k
Output (KXY)
4.0 k
This device contains 16 active transistors.


Số phần tương tự - MC1495P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC1495 MOTOROLA-MC1495 Datasheet
973Kb / 15P
   Wideband Linear Four-Quadrant Multiplier
MC1495D MOTOROLA-MC1495D Datasheet
973Kb / 15P
   Wideband Linear Four-Quadrant Multiplier
MC1495L MOTOROLA-MC1495L Datasheet
973Kb / 15P
   Wideband Linear Four-Quadrant Multiplier
More results

Mô tả tương tự - MC1495P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC1495 MOTOROLA-MC1495 Datasheet
973Kb / 15P
   Wideband Linear Four-Quadrant Multiplier
logo
ON Semiconductor
MC1494 ONSEMI-MC1494 Datasheet
319Kb / 16P
   LINEAR FOUR-QUADRANT MULTIPLIER INTEGRATED CIRCUIT
1996 REV 0
logo
Elantec Semiconductor
EL4450C ELANTEC-EL4450C Datasheet
266Kb / 14P
   Wideband Four-Quadrant Multiplier
logo
Intersil Corporation
EL4450 INTERSIL-EL4450 Datasheet
170Kb / 10P
   Wideband Four-Quadrant Multiplier
logo
Motorola, Inc
MC1494L MOTOROLA-MC1494L Datasheet
519Kb / 14P
   MONOLITHIC FOUR-QUADRANT MULTIPLIER
logo
IC-Haus GmbH
IC-BM ICHAUS-IC-BM Datasheet
329Kb / 7P
   FOUR-CHANNEL FOUR-QUADRANT ANALOG MULTIPLIER
logo
Analog Devices
MLT04 AD-MLT04 Datasheet
428Kb / 12P
   Four-Channel, Four-Quadrant Analog Multiplier
REV. B
logo
IC-Haus GmbH
IC-BM ICHAUS-IC-BM_11 Datasheet
332Kb / 7P
   FOUR-CHANNEL FOUR-QUADRANT ANALOG MULTIPLIER
logo
Analog Devices
AD834 AD-AD834 Datasheet
258Kb / 8P
   500 MHz Four-Quadrant Multiplier
REV. C
AD834 AD-AD834_12 Datasheet
351Kb / 20P
   500 MHz Four-Quadrant Multiplier
Rev. F
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com