công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC1488 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC1488
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD MDTL LINE DRIVER EIA-232D
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC1488 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC1488 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC1488 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC1488 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC1488 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC1488 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC1488 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC1488 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC1488 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC1488
7
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
OUTLINE DIMENSIONS
NOTES:
1. LEADS WITHIN 0.13 (0.005) RADIUS OF TRUE
POSITION AT SEATING PLANE AT MAXIMUM
MATERIAL CONDITION.
2. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS WHEN
FORMED PARALLEL.
3. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD
FLASH.
4. ROUNDED CORNERS OPTIONAL.
17
14
8
B
A
F
HG
D
K
C
N
L
J
M
SEATING
PLANE
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.715
0.770
18.16
19.56
B
0.240
0.260
6.10
6.60
C
0.145
0.185
3.69
4.69
D
0.015
0.021
0.38
0.53
F
0.040
0.070
1.02
1.78
G
0.100 BSC
2.54 BSC
H
0.052
0.095
1.32
2.41
J
0.008
0.015
0.20
0.38
K
0.115
0.135
2.92
3.43
L
0.300 BSC
7.62 BSC
M
0
10
0
10
N
0.015
0.039
0.39
1.01
__
_
_
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
–A–
–B–
G
P 7 PL
14
8
7
1
M
0.25 (0.010)
B M
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
–T–
F
R X 45
SEATING
PLANE
D 14 PL
K
C
J
M
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.228
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
P SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 646–06
ISSUE L
D SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 751A–03
(SO–14)
ISSUE F


Số phần tương tự - MC1488

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
MC1488 STMICROELECTRONICS-MC1488 Datasheet
323Kb / 12P
   RS232C QUAD LINE DRIVER
logo
Texas Instruments
MC1488 TI-MC1488 Datasheet
133Kb / 8P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE LINE DRIVERS
MC1488 TI-MC1488 Datasheet
531Kb / 15P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE LINE DRIVERS
logo
Motorola, Inc
MC1488 MOTOROLA-MC1488 Datasheet
323Kb / 12P
   RS-232C QUAD LINE DRIVER
logo
ON Semiconductor
MC1488 ONSEMI-MC1488 Datasheet
179Kb / 11P
   Quad Line EIA??32D Driver
October, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC1488

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC3488A ONSEMI-MC3488A Datasheet
105Kb / 6P
   DUAL EIA-423/EIA-232D DRIVER
1996 REV 2
MC1488 ONSEMI-MC1488_06 Datasheet
179Kb / 11P
   Quad Line EIA??32D Driver
October, 2006 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC26C31 MOTOROLA-MC26C31 Datasheet
119Kb / 4P
   Quad EIA-422-A Line Driver
MC34C87 MOTOROLA-MC34C87 Datasheet
119Kb / 4P
   Quad EIA-422-A Line Driver
logo
ON Semiconductor
MC74172B ONSEMI-MC74172B Datasheet
193Kb / 14P
   Quad EIA??85 Line Drivers
March, 2006 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC75172B MOTOROLA-MC75172B Datasheet
115Kb / 12P
   Quad EIA-485 Line Drivers
logo
ON Semiconductor
MC3488A ONSEMI-MC3488A_06 Datasheet
79Kb / 6P
   Dual EIA??23/EIA??32D Line Driver
July, 2006 ??Rev. 5
MC75172B ONSEMI-MC75172B Datasheet
180Kb / 12P
   QUAD EIA-485 LINE DRIVERS
1996 REV 1
MC1489 ONSEMI-MC1489_06 Datasheet
156Kb / 12P
   Quad Line EIA??32D Receivers
October, 2006 ??Rev. 10
logo
Motorola, Inc
MC26C32 MOTOROLA-MC26C32 Datasheet
115Kb / 4P
   Quad EIA-422-A Line Receiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com