công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC37M812 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - SMSC Corporation

tên linh kiện FDC37M812
Giải thích chi tiết về linh kiện  PC98/99 Compliant Enhanced Super I/O Controller with Keyboard/Mouse Wake-Up
Download  198 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMSC [SMSC Corporation]
Trang chủ  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

FDC37M812 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - SMSC Corporation

Back Button FDC37M812 Datasheet HTML 5Page - SMSC Corporation FDC37M812 Datasheet HTML 6Page - SMSC Corporation FDC37M812 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation FDC37M812 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation FDC37M812 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation FDC37M812 Datasheet HTML 10Page - SMSC Corporation FDC37M812 Datasheet HTML 11Page - SMSC Corporation FDC37M812 Datasheet HTML 12Page - SMSC Corporation FDC37M812 Datasheet HTML 13Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 198 page
background image
9
Note 5:
Requires external pull-up resistor.
Note 6:
When SYSOPT function is used on nRTS1/SYSOPT pin, an external pulldown register is
required to put the base I/O address for configuration at 0x3F0. An external pullup resistor
is required to move the base I/O address for configuration to 0x370.
Note 7:
VTR can be connected to VCC if no wakeup functionality is required.
Buffer Type Descriptions
I
Input, TTL compatible
IS
Input with Schmitt trigger
IOD16
Input/Output, 16mA sink
IO24
Input/Output, 24mA sink, 12mA source
IO4
Input/Output, 4mA sink, 2mA source
O4
Output, 4mA sink, 2mA source
O24
Output, 24mA sink, 12mA source
OD24
Output, Open Drain, 24mA sink
IO8
Input/Output, 8mA sink, 4mA source
ICLK
Clock Input
IO12
Input/Output, 12mA sink, 6mA source
O12
Output, 12mA sink, 6mA source
OD12
Output, Open Drain, 12 mA sink
O24PD
Output, 12mA sink, 6mA source with 30
µA pull-down


Số phần tương tự - FDC37M812

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMSC Corporation
FDC37M817-MS SMSC-FDC37M817-MS Datasheet
693Kb / 198P
   PC98/99 Compliant Enhanced Super I/O Controller with Keyboard/Mouse Wake-Up
FDC37M81X SMSC-FDC37M81X Datasheet
693Kb / 198P
   PC98/99 Compliant Enhanced Super I/O Controller with Keyboard/Mouse Wake-Up
More results

Mô tả tương tự - FDC37M812

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SMSC Corporation
FDC37B80X SMSC-FDC37B80X Datasheet
802Kb / 194P
   PC98/99 Compliant Enhanced Super I/O Controller with Keyboard/Mouse Wake-Up
FDC37M81X SMSC-FDC37M81X Datasheet
693Kb / 198P
   PC98/99 Compliant Enhanced Super I/O Controller with Keyboard/Mouse Wake-Up
logo
List of Unclassifed Man...
FDC37M70X ETC-FDC37M70X Datasheet
597Kb / 194P
   Enhanced Super I/O Controller with Wake-Up
logo
SMSC Corporation
37B77X SMSC-37B77X Datasheet
573Kb / 196P
   ENHANCED SUPER I/O CONTROLLER WITH WAKE UP FEATURES
FDC37M707 SMSC-FDC37M707 Datasheet
810Kb / 194P
   SUPER I/O CONTROLLER WITH WAKE UP FEATURES
FDC37M707 SMSC-FDC37M707_07 Datasheet
690Kb / 194P
   Super I/O Controller with Wake-Up Features
logo
National Semiconductor ...
PC87351 NSC-PC87351 Datasheet
358Kb / 86P
   PC87351 PC98 and ACPI Compliant SuperI/O with System Wake-Up Control
PC87338 NSC-PC87338 Datasheet
1Mb / 221P
   ACPI 1.0 and PC98/99 Compliant SuperI/O
logo
Microchip Technology
FDC37C669-MT MICROCHIP-FDC37C669-MT Datasheet
593Kb / 162P
   PC 98/99 Compliant Super I/O Floppy Disk Controller
Rev. 06/29/2007
logo
SMSC Corporation
FDC37C669 SMSC-FDC37C669_07 Datasheet
575Kb / 164P
   PC 98/99 Compliant Super I/O Floppy Disk Controller with Infrared Support
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com