công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3420 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH3420
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCH3420
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH3420 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH3420 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH3420 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH3420 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH3420 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
MCH3420
No.8221-1/4
特長
・低オン抵抗。
・超高速スイッチング。
・4V 駆動。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
100
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±20
V
ドレイン電流
(DC)
ID
0.5
A
ドレイン電流
(パルス)
IDP
PW ≦ 10µs, duty cycle ≦ 1%
2
A
許容損失
PD
セラミック基板(900mm2 × 0.8mm)装着時
0.8
W
チャネル温度
Tch
150
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
min
typ
max
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS ID=1mA, VGS=0
100
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=100V, VGS=0
1
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS=± 16V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=10V, ID=1mA
1.2
2.2
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=10V, ID=250mA
0.4
0.8
S
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)1
ID=250mA, VGS=10V
1.4
1.85
RDS(on)2
ID=250mA, VGS=4V
1.8
2.5
入力容量
Ciss
VDS=20V, f=1MHz
80
pF
出力容量
Coss
VDS=20V, f=1MHz
6.5
pF
帰還容量
Crss
VDS=20V, f=1MHz
4
pF
ターンオン遅延時間
td(on)
指定回路において
6
ns
立ち上がり時間
tr
指定回路において
8
ns
ターンオフ遅延時間
td(off)
指定回路において
14
ns
下降時間
tf
指定回路において
8
ns
単体品名表示:KV
次ページへ続く。
MCH3420
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
注文コード No. N8221
N チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
汎用スイッチングデバイス
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に
は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥
について、弊社は責任を負いません。
21005PE TS IM ◎川浦 TA-100986


Số phần tương tự - MCH3420

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3421 SANYO-MCH3421 Datasheet
46Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com