công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-8025JF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanken electric

tên linh kiện SI-8025JF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Step-Down to 2.5 V, 1.5 A, DC/DC Converter
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SI-8025JF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanken electric

  SI-8025JF Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 2Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 3Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 4Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 5Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 6Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 7Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 8Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 9Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
SI-8025JF
Step-Down
to 2.5 V, 1.5 A,
DC/DC Converter
115 Northeast Cutoff, Box 15036
Worcester, Massachusetts 01615-0036
Switching
Regulators
4
TYPICAL CHARACTERISTICS
(TA = 25°C)
Efficiency
Overcurrent Protection
Low-Voltage Behavior
Load Regulation
Temperature Stability


Số phần tương tự - SI-8025JF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-8025JF SANKEN-SI-8025JF Datasheet
87Kb / 6P
   Full-Mold, Separate Excitation Switching Type
logo
Allegro MicroSystems
SI-8025JF ALLEGRO-SI-8025JF Datasheet
320Kb / 9P
   Step-Down to 2.5 V, 1.5 A, DC/DC Converter
More results

Mô tả tương tự - SI-8025JF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
SI-8025JF ALLEGRO-SI-8025JF Datasheet
320Kb / 9P
   Step-Down to 2.5 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8033JD ALLEGRO-SI-8033JD Datasheet
546Kb / 10P
   Step-Down to 3.3 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8120JD ALLEGRO-SI-8120JD Datasheet
574Kb / 10P
   Step-Down to 12.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8120JF ALLEGRO-SI-8120JF Datasheet
363Kb / 9P
   Step-Down to 12.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8090JF ALLEGRO-SI-8090JF Datasheet
326Kb / 9P
   Step-Down to 9.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8050JF ALLEGRO-SI-8050JF Datasheet
326Kb / 9P
   Step-Down to 5.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8033JF ALLEGRO-SI-8033JF Datasheet
335Kb / 9P
   Step-Down to 3.3 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8050JD ALLEGRO-SI-8050JD Datasheet
538Kb / 10P
   Step-Down to 5.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8090JD ALLEGRO-SI-8090JD Datasheet
600Kb / 10P
   Step-Down to 9.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SPI-8002TW ALLEGRO-SPI-8002TW Datasheet
444Kb / 10P
   Dual 1.5 A, DC/DC Step-Down Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com