công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14515 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14515
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-Bit Transparent Latch/4-to-16 Line Decoder
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14515 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC14515 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14515 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14515 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14515 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14515 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14515 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14515 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14515 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC14515 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
MC14514B, MC14515B
http://onsemi.com
4
SWITCHING CHARACTERISTICS (6.) (CL = 50 pF, TA = 25_C)
All Types
Characteristic
Symbol
VDD
Min
Typ (7.)
Max
Unit
Output Rise Time
tTLH = (3.0 ns/pF) CL + 30 ns
tTLH = (1.5 ns/pF) CL + 15 ns
tTLH = (1.1 ns/pF) CL + 10 ns
tTLH
5.0
10
15
180
90
65
360
180
130
ns
Output Fall Time
tTHL = (1.5 ns/pF) CL + 25 ns
tTHL = (0.75 ns/pF) CL + 12.5 ns
tTHL = (0.55 ns/pF) CL + 9.5 ns
tTHL
5.0
10
15
100
50
40
200
100
80
ns
Propagation Delay Time; Data, Strobe to S
tPLH, tPHL = (1.7 ns/pF) CL + 465 ns
tPLH, tPHL = (0.86 ns/pF) CL + 192 ns
tPLH, tPHL = (0.5 ns/pF) CL + 125 ns
tPLH,
tPHL
5.0
10
15
550
225
150
1100
450
300
ns
Inhibit Propagation Delay Times
tPLH, tPHL = (1.7 ns/pF) CL + 315 ns
tPLH, tPHL = (0.66 ns/pF) CL + 117 ns
tPLH, tPHL = (0.5 ns/pF) CL + 75 ns
tPLH,
tPHL
5.0
10
15
400
150
100
800
300
200
ns
Setup Time
Data to Strobe
tsu
5.0
10
15
250
100
75
125
50
38
ns
Hold Time
Strobe to Data
th
5.0
10
15
– 20
0
10
– 100
– 40
– 30
ns
Strobe Pulse Width
tWH
5.0
10
15
350
100
75
175
50
38
ns
6. The formulas given are for the typical characteristics only at 25
_C.
7. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance.
Figure 1. Drain Characteristics Test Circuit
EXTERNAL
POWER SUPPLY
VSS
STROBE
INHIBIT
D1
D2
D3
D4
VDD
VDS
ID
For MC14515B
1. For P–channel: Inhibit = VDD
2. For N–channel: Inhibit = VSS
2. and D1–D4 constitute binary
2. code for “output under test.”
For MC14514B
1. For P–channel: Inhibit = VSS
1. and D1–D4 constitute
1. binary code for “output
1. under test.”
2. For N–channel: Inhibit = VDD
S15
S14
S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S0


Số phần tương tự - MC14515

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145151 MOTOROLA-MC145151 Datasheet
718Kb / 36P
   Parallel-Input PLL Frequency Synthesizer
MC145151-2 MOTOROLA-MC145151-2 Datasheet
718Kb / 36P
   Parallel-Input PLL Frequency Synthesizer
logo
Freescale Semiconductor...
MC145151-2 FREESCALE-MC145151-2 Datasheet
600Kb / 24P
   PLL Frequency Synthesizers (CMOS)
logo
NXP Semiconductors
MC145151-2 NXP-MC145151-2 Datasheet
916Kb / 24P
   PLL Frequency Synthesizers (CMOS)
Rev. 5, 12/2004
MC145151-2/D NXP-MC145151-2/D Datasheet
916Kb / 24P
   PLL Frequency Synthesizers (CMOS)
Rev. 5, 12/2004
More results

Mô tả tương tự - MC14515

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14514B ONSEMI-MC14514B_13 Datasheet
130Kb / 8P
   4-Bit Transparent Latch / 4-to-16 Line Decoder
May, 2013 ??Rev. 9
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC4514 HITACHI-HD74HC4514 Datasheet
52Kb / 8P
   4-bit Latch/4-to-16-line Decoder
HD74AC4514 HITACHI-HD74AC4514 Datasheet
48Kb / 8P
   4-bit Latch/4-to-16-Line Decoder
HD74HC4515 HITACHI-HD74HC4515 Datasheet
49Kb / 8P
   4-bit Latch/4-to-16-line Decoder
logo
STMicroelectronics
HCC4514B STMICROELECTRONICS-HCC4514B Datasheet
261Kb / 11P
   4-BIT LATCH/4-TO-16 LINE DECODER
M74HC4514 STMICROELECTRONICS-M74HC4514 Datasheet
289Kb / 12P
   4 TO 16 LINE DECODER/LATCH
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC4514AP TOSHIBA-TC74HC4514AP_07 Datasheet
325Kb / 8P
   4-to-16 Line Decoder/Latch
TC74HC4514AP TOSHIBA-TC74HC4514AP Datasheet
237Kb / 5P
   4-TO-16 LINE DECODER/LATCH
logo
STMicroelectronics
M74HC4515 STMICROELECTRONICS-M74HC4515 Datasheet
188Kb / 10P
   HC4514: 4 TO 16 LINE DECODER/LATCH HC4515: 4 TO 16 LINE DECODER LATCH (INV.)
M74HC4514 STMICROELECTRONICS-M74HC4514 Datasheet
188Kb / 10P
   HC4514: 4 TO 16 LINE DECODER/LATCH HC4515: 4 TO 16 LINE DECODER LATCH INV.
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com