công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GRM21BR11C394KA01 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd

tên linh kiện GRM21BR11C394KA01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd

GRM21BR11C394KA01 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd

Back Button GRM21BR11C394KA01 Datasheet HTML 2Page - Murata Manufacturing Co., Ltd GRM21BR11C394KA01 Datasheet HTML 3Page - Murata Manufacturing Co., Ltd GRM21BR11C394KA01 Datasheet HTML 4Page - Murata Manufacturing Co., Ltd GRM21BR11C394KA01 Datasheet HTML 5Page - Murata Manufacturing Co., Ltd GRM21BR11C394KA01 Datasheet HTML 6Page - Murata Manufacturing Co., Ltd GRM21BR11C394KA01 Datasheet HTML 7Page - Murata Manufacturing Co., Ltd GRM21BR11C394KA01 Datasheet HTML 8Page - Murata Manufacturing Co., Ltd GRM21BR11C394KA01 Datasheet HTML 9Page - Murata Manufacturing Co., Ltd GRM21BR11C394KA01 Datasheet HTML 10Page - Murata Manufacturing Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 30 page
background image
1.Tape Carrier Packaging(Packaging Code:D/E/W/L/J/F/K)
1.1 Minimum Quantity(pcs./reel)
3
5
1.2 Dimensions of Tape
(1)GRM01/02 (W4P1 CODE:L)
(in:mm)
1
*3 Nominal value
10000(W8P2)
50000(W8P2)
4000
4000
GRM55
GRM43
F
E
S
M
GRM32
GRM31
GRM21
GRM15
5(LW Dimensions Tolerance:±0.2
and T Dimensions:0.5 +0/-0.1)
5(LWT Dimensions Tolerance:±0.1min.)
5(LWT Dimensions Tolerance:±0.05)
N
C
R/D/E
GRM01
GRM02
2
3/X
5 (LW Dimensions Tolerance:±0.1min.
and T Dimensions Tolerance:±0.05)
GRM03
2
GRM18
6
9
A/B
6/9
M/X
10000(W8P2)
10000(W8P2)
10000(W8P2)
4000
M
N/R/D
4000
50000(W4P1)
E
N/C/R/D
C
9
A/M
Package
GRM Type
15000(W8P2)
20000(W8P2)
10000(W8P2)
10000(W8P2)
Paper Tape
Plastic Tape
Paper Tape
Plastic Tape
4000
30000(W8P1)
20000(W8P1)
40000(W4P1)
3000
2000
3000
3000
300
50000(W8P2)
50000(W8P2)
50000(W8P2)
50000(W8P2)
2000
2000
1000
1000
10000
10000
500
1000
1000
500
1000
500
3000
10000
10000
40000(W8P2)
50000(W8P2)
10000
10000
1500
Code:D/E
Code:W
Code:L
Code:J/ F
Code:K
8000
6000
4000
10000
10000
6000
10000
L
φ180mm reel
φ330mm reel
Type
1500
5000
4000
5000
4000
2000
W
T
t
0.145
0.27
0.4 max.
0.2±0.02
0.2±0.02
0.23
0.43
0.125±0.013 0.125±0.013
0.4±0.05
0.25±0.013
Type
0.2±0.05
0.2±0.05
0.26
GRM02
GRM01
2
0.4±0.02
15000(W8P2)
50000(W8P2)
0.5 max.
0.46
Dimensions(Chip)
A *3
B *3
t
2.0± 0.04
* 2
* 1
φ 0.8±0.04
* 1,2:1.0± 0.02
0.05以下
0.15~ 0.4
*1,2:1.0±0.02
2.0±0.04
*1
t
*2
0.05 max.
φ0.8±0.04
0.15~0.25
JEMCGP-01796E
6


Số phần tương tự - GRM21BR11C394KA01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
GRM21BR11C394JA01 MURATA1-GRM21BR11C394JA01 Datasheet
828Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM21BR11C394JA01K MURATA1-GRM21BR11C394JA01K Datasheet
828Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM21BR11C394JA01L MURATA1-GRM21BR11C394JA01L Datasheet
828Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM21BR11C394MA01 MURATA1-GRM21BR11C394MA01 Datasheet
828Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM21BR11C394MA01K MURATA1-GRM21BR11C394MA01K Datasheet
828Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
More results

Mô tả tương tự - GRM21BR11C394KA01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
GR331AD72W103KW01 MURATA-GR331AD72W103KW01 Datasheet
695Kb / 25P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM31B5C2H821JW01 MURATA-GRM31B5C2H821JW01 Datasheet
1Mb / 28P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM31B5C2J681JW01 MURATA-GRM31B5C2J681JW01 Datasheet
1Mb / 28P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM152C80J224KE19 MURATA-GRM152C80J224KE19 Datasheet
838Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM0225C1E5R1WA03 MURATA-GRM0225C1E5R1WA03 Datasheet
836Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM152C80J224ME19 MURATA-GRM152C80J224ME19 Datasheet
838Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM0225C1E6R7WA03 MURATA-GRM0225C1E6R7WA03 Datasheet
836Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM152D70G104KE15 MURATA-GRM152D70G104KE15 Datasheet
838Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM0225C1E6R8WA03 MURATA-GRM0225C1E6R8WA03 Datasheet
836Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM21BR71H563KA01 MURATA-GRM21BR71H563KA01 Datasheet
828Kb / 30P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
GRM31A5C2H100JW01 MURATA-GRM31A5C2H100JW01 Datasheet
1Mb / 28P
   Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com