công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

QOB135FT Datasheet(PDF) 1 Page - Schneider Electric

tên linh kiện QOB135FT
Nội dung chi tiết  Mini CB, QO, 35 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product data sheet
Characteristics
QOB135FT
Mini CB, QO, 35 A, 1P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on,
FT
Price** : 47.70 USD
Main
Product
Miniature circuit-breaker
Range
QO
Current Rating
35 A
Voltage Rating
120/240 V AC
120 V AC
48 V DC
Mounting Type
Bolt-on
Number of Poles
1P
Circuit Breaker Type
Standard
Ratings
HACR rated
Electrical Connection
Box lugs
Complementary
Inturrupt Rating
10 kA 120/240 V AC 50/60 Hz
10 kA 120 V AC 50/60 Hz
5 kA 48 V DC
Number of Panel Spaces
1
Wire Size
AWG 8...AWG 2 copper or aluminium
Tightening torque
40.71 lbf.in (4.6 N.m)
Height
79.25 mm (3.12 in)
Depth
73.91 mm (2.91 in)
Width
19.05 mm (0.75 in)
Environment
Certifications
UL listed
CSA
Ambient Rating
104 °F (40 °C)
Dec 30, 2019
1



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn