công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECX-1000-4R bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vecow Co., Ltd.

tên linh kiện ECX-1000-4R
Giải thích chi tiết về linh kiện  ECX-1000, 4 GigE LAN, 2 SSD Tray, 4 COM, 2 SIM, 6 USB 3.1, 16 GPIO
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VECOW [Vecow Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.vecow.com
Logo VECOW - Vecow Co., Ltd.

ECX-1000-4R bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vecow Co., Ltd.

  ECX-1000-4R Datasheet HTML 1Page - Vecow Co., Ltd. ECX-1000-4R Datasheet HTML 2Page - Vecow Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Order Information
Dimensions
Unit : mm/ inch
Front I/O
Rear I/O
ECX-1000-4R
ECX-1000, 4 GigE LAN, 2 SSD Tray, 4 COM, 2 SIM, 6 USB 3.1, 16 GPIO
260.0 (10.24”)
282.0 (11.10”)
297.0 (11.69”)
16 GPIO
4 x COM
2 x LAN
Remote Power Switch
2 x USB 3.1
DC-in
CFast
LED
2 x SIM
DVI-D
4 x USB 3.1
DisplayPort
Line-out
Mic-in
DVI-I
2 x LAN
Power
2 x SSD/HDD Tray
Reset
Accessories
DDR4 32G
Certified DDR4 32GB 2666MHz RAM
DDR4 16G
Certified DDR4 16GB 2666MHz RAM
DDR4 8G
Certified DDR4 8GB 2666MHz RAM
DDR4 4G
Certified DDR4 4GB 2666MHz RAM
PWA-120W
120W, 24V, 90VAC to 264VAC Power Adapter with 3-pin
Terminal Block
PWA-160W-WT
160W, 24V, 85V AC to 264V AC Power Adapter with 3-pin
Terminal Block, Wide Temperature -30°C to +70°C
PWA-280W-WT
280W, 24V, 85V AC to 264V AC Power Adapter with 3-pin
Terminal Block, Wide Temperature -30°C to +70°C
VESA Mount
VESA Mounting Kit
DIN-RAIL
DIN Rail Kit
Rack Mount
2U Rackmount Kit
TMK2-20P-100
Terminal Block 20-pin to Terminal Block 20-pin Cable, 100cm
TMK2-20P-500
Terminal Block 20-pin to Terminal Block 20-pin Cable, 500cm
TMB-TMBK-20P
Terminal Board with One 20-pin Terminal Block Connector
and DIN-Rail Mounting
4G Module
Mini PCIe 4G/GPS Module with Antenna
WiFi & Bluetooth
WiFi & Bluetooth Module with Antenna
CPU List
Series
CPU
Cores
GHz
TDP
(W)
ECC
RAM
Intel®
Xeon®
E-2176G
6
4.6
80
Yes
E-2124G
4
4.5
71
E-2278GE
8
4.7
80
E-2278GEL
8
3.9
35
E-2226GE
6
4.6
80
Intel®
Core™
i7-8700
6
4.6
65
N/A
i7-8700T
6
4
35
i7-9700E
8
4.4
65
i7-9700TE
8
3.8
35
i5-8500
6
4.1
65
i5-8500T
6
3.5
35
i5-9500E
6
4.2
65
i5-9500TE
6
3.6
35
i3-8100
4
3.6
65
Yes
i3-8100T
4
3.1
35
i3-9100E
4
3.7
65
i3-9100TE
4
3.2
35
ECX-1000-4R-20190802
* The rights of all brand names, product names and trademarks belong to their respective owners.
Copyright © 2019 Vecow Co., Ltd. All rights reserved.


Số phần tương tự - ECX-1000-4R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vecow Co., Ltd.
ECX-1000-4G VECOW-ECX-1000-4G Datasheet
418Kb / 2P
   ECX-1000, 4 GigE LAN, 4 COM, 2 SIM, 6 USB 3.1, 16 GPIO
More results

Mô tả tương tự - ECX-1000-4R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vecow Co., Ltd.
ECX-1000-2R VECOW-ECX-1000-2R Datasheet
436Kb / 2P
   ECX-1000, 2 GigE LAN, 2 SSD Tray, 4 COM, 2 SIM, 6 USB 3.1, 16 GPIO
ECX-1000-2G VECOW-ECX-1000-2G Datasheet
416Kb / 2P
   ECX-1000, 2 GigE LAN, 4 COM, 2 SIM, 6 USB 3.1, 16 GPIO
ECX-1000-4G VECOW-ECX-1000-4G Datasheet
418Kb / 2P
   ECX-1000, 4 GigE LAN, 4 COM, 2 SIM, 6 USB 3.1, 16 GPIO
ECX-1000-6FR VECOW-ECX-1000-6FR Datasheet
456Kb / 2P
   ECX-1000, 6 GigE LAN w/2 SFP, 2 SSD Tray, 4 COM, 2 SIM, 6 USB 3.1, 16 GPIO
ECX-1000-6F VECOW-ECX-1000-6F Datasheet
436Kb / 2P
   ECX-1000, 6 GigE LAN w/2 SFP, 4 COM, 2 SIM, 6 USB 3.1, 16 GPIO
ECX-1110 VECOW-ECX-1110 Datasheet
442Kb / 2P
   ECX-1100, 2 GigE LAN, 2 SSD Tray, 1 PCIe x16, 6 USB 3.1, 4 COM, 3 SIM, 16 GPIO
ECX-1000-9R VECOW-ECX-1000-9R Datasheet
461Kb / 2P
   ECX-1000, 9 GigE LAN w/4 PoE, 2 SSD Tray, 4 COM, 2 SIM, 6 USB 3.1, 16 Isolated DIO
ECX-1055R VECOW-ECX-1055R Datasheet
459Kb / 2P
   ECX-1000, 2 10G RJ45, 6 GigE LAN w/4 PoE, 2 SSD Tray, 4 COM, 2 SIM, 6 USB 3.1, 16 Isolated DIO
ECX-1100GTX1050 VECOW-ECX-1100GTX1050 Datasheet
1Mb / 2P
   ECX-1100, NVIDIA짰 GeForce짰 GTX 1050 Ti, 2 GigE LAN, 2 SSD Tray, 6 USB 3.1, 4 COM, 3 SIM, 16 GPIO
ECS-9000-2R VECOW-ECS-9000-2R Datasheet
395Kb / 2P
   ECS-9000, 2 GigE LAN, 2 SSD Tray, 6 USB 3.0, 4 COM, 3 SIM, 16 GPIO
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com