công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14069UBFEL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14069UBFEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Inverter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14069UBFEL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC14069UBFEL Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14069UBFEL Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14069UBFEL Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14069UBFEL Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14069UBFEL Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14069UBFEL Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14069UBFEL Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14069UBFEL Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
MC14069UB
http://onsemi.com
2
PIN ASSIGNMENT
11
12
13
14
8
9
10
5
4
3
2
1
7
6
OUT 5
IN 5
OUT 6
IN 6
VDD
OUT 4
IN 4
OUT 2
IN 2
OUT 1
IN 1
VSS
OUT 3
IN 3
CIRCUIT SCHEMATIC
(1/6 OF CIRCUIT SHOWN)
LOGIC DIAGRAM
13
11
9
5
3
1
12
10
8
6
4
2
VDD = PIN 14
VSS = PIN 7
VDD
VSS
OUTPUT
INPUT*
*Double diode protection on all
inputs not shown.
Figure 1. Switching Time Test Circuit and Waveforms
PULSE
GENERATOR
VDD
VSS
7
INPUT
OUTPUT
CL
14
20 ns
20 ns
VDD
VSS
VOH
VOL
tTHL
tTLH
OUTPUT
INPUT
tPHL
tPLH
90%
50%
10%
90%
50%
10%


Số phần tương tự - MC14069UBFEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14069UBFEL ONSEMI-MC14069UBFEL Datasheet
145Kb / 7P
   Hex Inverter
October, 2006 ??Rev. 8
MC14069UBFELG ONSEMI-MC14069UBFELG Datasheet
145Kb / 7P
   Hex Inverter
October, 2006 ??Rev. 8
MC14069UBFELG ONSEMI-MC14069UBFELG Datasheet
135Kb / 7P
   Hex Inverter
June, 2011 ??Rev. 9
MC14069UBFELG ONSEMI-MC14069UBFELG Datasheet
115Kb / 6P
   Hex Inverter
August, 2014 ??Rev. 11
More results

Mô tả tương tự - MC14069UBFEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC04A PHILIPS-74LVC04A Datasheet
87Kb / 10P
   Hex inverter
1997 Jun 30
logo
Texas Instruments
74AC11004 TI-74AC11004 Datasheet
75Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX INVERTER
REVISED APRIL 1996
logo
Fairchild Semiconductor
74AC04 FAIRCHILD-74AC04 Datasheet
104Kb / 8P
   Hex Inverter
74VHCT04A FAIRCHILD-74VHCT04A Datasheet
128Kb / 8P
   Hex Inverter
MM74HC04 FAIRCHILD-MM74HC04 Datasheet
77Kb / 6P
   Hex Inverter
MM74HCU04 FAIRCHILD-MM74HCU04 Datasheet
81Kb / 6P
   Hex Inverter
logo
NXP Semiconductors
74HC04 PHILIPS-74HC04 Datasheet
33Kb / 5P
   Hex inverter
2003 Jul 23
logo
STMicroelectronics
HCC4069UB STMICROELECTRONICS-HCC4069UB Datasheet
283Kb / 12P
   HEX INVERTER
logo
Motorola, Inc
74LS04 MOTOROLA-74LS04 Datasheet
34Kb / 2P
   HEX INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74ALS04B PHILIPS-74ALS04B Datasheet
100Kb / 8P
   Hex inverter
1991 Feb 08
logo
STMicroelectronics
74AC04 STMICROELECTRONICS-74AC04_01 Datasheet
176Kb / 8P
   HEX INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com