công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14066BDTEL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14066BDTEL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14066BDTEL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC14066BDTEL Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14066BDTEL Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14066BDTEL Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14066BDTEL Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14066BDTEL Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC14066BDTEL Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC14066BDTEL Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC14066BDTEL Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC14066BDTEL Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
MC14066B
http://onsemi.com
9
PACKAGE DIMENSIONS
D SUFFIX
PLASTIC SOIC PACKAGE
CASE 751A–03
ISSUE F
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
–A–
–B–
G
P 7 PL
14
8
7
1
M
0.25 (0.010)
B M
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
–T–
F
R X 45
SEATING
PLANE
D 14 PL
K
C
J
M
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.228
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__


Số phần tương tự - MC14066BDTEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14066BDTR2 ONSEMI-MC14066BDTR2 Datasheet
197Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
October, 2006 ??Rev. 7
MC14066BDTR2G ONSEMI-MC14066BDTR2G Datasheet
197Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
October, 2006 ??Rev. 7
MC14066BDTR2G ONSEMI-MC14066BDTR2G Datasheet
160Kb / 11P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
August, 2014 ??Rev. 10
More results

Mô tả tương tự - MC14066BDTEL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14016B ONSEMI-MC14016B_14 Datasheet
143Kb / 10P
   Quad Analog Switch/ Quad Multiplexer
July, 2014 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC14016B MOTOROLA-MC14016B Datasheet
270Kb / 9P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
logo
ON Semiconductor
MC14066B ONSEMI-MC14066B_06 Datasheet
197Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
October, 2006 ??Rev. 7
MC14016B ONSEMI-MC14016B Datasheet
244Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
March, 2000 ??Rev. 3
MC14016B ONSEMI-MC14016B_06 Datasheet
179Kb / 11P
   Quad Analog Switch/ Quad Multiplexer
October, 2006 ??Rev. 7
MC14066B ONSEMI-MC14066B_14 Datasheet
160Kb / 11P
   Quad Analog Switch/Quad Multiplexer
August, 2014 ??Rev. 10
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_06 Datasheet
239Kb / 16P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
October, 2006 ??Rev. 8
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_14 Datasheet
190Kb / 14P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
March, 2014 ??Rev. 12
MC74LVXT4066 ONSEMI-MC74LVXT4066_17 Datasheet
140Kb / 11P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
November, 2017 ??Rev. 5
MC74VHC4066 ONSEMI-MC74VHC4066_11 Datasheet
194Kb / 14P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com