công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS71024U-12I bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - GSI Technology

tên linh kiện GS71024U-12I
Giải thích chi tiết về linh kiện  64K x 24 1.5Mb Asynchronous SRAM
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS71024U-12I bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - GSI Technology

  GS71024U-12I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS71024U-12I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS71024U-12I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS71024U-12I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS71024U-12I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS71024U-12I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS71024U-12I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS71024U-12I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS71024U-12I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
GS71024T/U
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.05 11/2004
2/13
© 1999, GSI Technology
100-Pin TQFP Pinout
NC
NC
NC
NC
NC
DQ
DQ
DQ
DQ
VSS
VDD
DQ
DQ
VSS
NC
VDD
NC
DQ
DQ
VDD
VSS
DQ
DQ
DQ
DQ
NC
NC
NC
NC
NC
Top View
NC
NC
DQ
DQ
VSS
VDD
DQ
DQ
NC
VDD
NC
VSS
DQ
DQ
VDD
VSS
DQ
DQ
DQ
NC
NC
NC
NC
DQ
DQ
NC
NC
NC
DQ
NC
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
100 999897 96 9594939291 90 89888786 85 84 838281
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Số phần tương tự - GS71024U-12I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108AGJ-10 ETC2-GS71108AGJ-10 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
GS71108AGJ-10I ETC2-GS71108AGJ-10I Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
GS71108AGJ-12 ETC2-GS71108AGJ-12 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
GS71108AGJ-12I ETC2-GS71108AGJ-12I Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
GS71108AGJ-7 ETC2-GS71108AGJ-7 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
More results

Mô tả tương tự - GS71024U-12I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS71116AU-10I GSI-GS71116AU-10I Datasheet
122Kb / 14P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
GS71216TP GSI-GS71216TP Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
GS76024AB GSI-GS76024AB Datasheet
631Kb / 12P
   256K x 24 6Mb Asynchronous SRAM
GS76024B GSI-GS76024B Datasheet
220Kb / 11P
   256K x 24 6Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS73024B-10 ETC-GS73024B-10 Datasheet
218Kb / 11P
   128K X 24 3MB ASYNCHRONOUS SRAM
logo
STMicroelectronics
M68AW064F STMICROELECTRONICS-M68AW064F Datasheet
265Kb / 18P
   1 Mbit 64K x16 3.0V Asynchronous SRAM
logo
Taiwan Memory Technolog...
T35L6464A TMT-T35L6464A Datasheet
160Kb / 16P
   64K x 64 SRAM???
T35L6432B TMT-T35L6432B Datasheet
162Kb / 16P
   64K x 32 SRAM???
T35L6432A TMT-T35L6432A Datasheet
1Mb / 15P
   64K x 32 SRAM?
logo
Micron Technology
MT5C6401 MICRON-MT5C6401 Datasheet
128Kb / 11P
   64K x 1 SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com