công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5399YRM-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5399YRM-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Twos Complement, Dual 12-Bit DAC with Internal REF and Fast Settling Time
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5399YRM-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5399YRM-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5399YRM-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5399YRM-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5399YRM-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5399YRM-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5399YRM-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5399YRM-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5399YRM-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5399YRM-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
AD5399
Rev. D | Page 9 of 12
100
90
10
0%
VOUT: 0.5V/DIV
CLK: 5V/DIV
Figure 18. Large Signal Settling (0.5 µs/DIV)
100
90
10
0%
CS: 5V/DIV
VOUT: 50mV/DIV
Figure 19. Midscale Glitch and Digital Feedthrough (2 µs/DIV)
100
90
10
0%
CLK: 5V/DIV
VOUT: 1V/DIV
TRACE 1: NO LOAD
TRACE 2 (WITH RINGING):
CL = 2nF
RL = 1k
Figure 20. Capacitive Load Output Performance (2 µs/DIV)


Số phần tương tự - AD5399YRM-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5399YRM-REEL7 AD-AD5399YRM-REEL7 Datasheet
342Kb / 12P
   Twos Complement, Dual 12-Bit DAC with Internal REF and Fast Settling Time
REV. D
More results

Mô tả tương tự - AD5399YRM-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5399YRMZ AD-AD5399YRMZ Datasheet
342Kb / 12P
   Twos Complement, Dual 12-Bit DAC with Internal REF and Fast Settling Time
REV. D
AD5329 AD-AD5329_15 Datasheet
125Kb / 4P
   Twos Complement Dual, 12-Bit DACs
REV PrC, 20 DEC 99
logo
National Semiconductor ...
DM93S43 NSC-DM93S43 Datasheet
108Kb / 4P
   4-BIT BY 2-BIT TWOS COMPLEMENT MULTIPLIER
logo
List of Unclassifed Man...
93S43 ETC1-93S43 Datasheet
304Kb / 3P
   4-BIT BY 2-BIT TWOS COMPLEMENT MULTIPLIER
logo
Texas Instruments
SN54LS384 TI-SN54LS384 Datasheet
239Kb / 6P
[Old version datasheet]   8-BIT BY 1-BIT TWOS-COMPLEMENT MULTIPLIERS
logo
Wolfson Microelectronic...
WM2638 WOLFSON-WM2638 Datasheet
360Kb / 11P
   Dual 12-Bit Serial Input Voltage Output DAC with Internal reference
logo
Texas Instruments
DAC61402 TI-DAC61402 Datasheet
4Mb / 52P
[Old version datasheet]   DAC61402 Dual, 12-Bit, High-Voltage-Output DAC With Internal Reference
logo
Linear Technology
LTC1821 LINER-LTC1821 Datasheet
220Kb / 16P
   16-Bit, Ultra Precise, Fast Settling VOUT DAC
LTC1821 LINER-LTC1821_15 Datasheet
231Kb / 16P
   16-Bit, Ultra Precise, Fast Settling VOUT DAC
logo
Analog Devices
AD5329 AD-AD5329 Datasheet
124Kb / 4P
   Two?셲 Complement Dual, 12-Bit DACs
REV PrC, 20 DEC 99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com