công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14008B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC14008B
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-Bit Full Adder
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC14008B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC14008B Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC14008B Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC14008B Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC14008B Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC14008B Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC14008B Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC14008B Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC14008B Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
MC14008B
http://onsemi.com
2
BLOCK DIAGRAM
HIGH–SPEED
PARALLEL CARRY
14
Cout
13
S4
12
S3
11
S2
10
S1
B4 15
A4
1
B3
2
A3
3
B2
4
A2
5
B1
6
A1
7
Cin
9
ADDER
4
ADDER
3
ADDER
2
ADDER
1
C4
C3
C2
VDD = PIN 16
VSS = PIN 8
TRUTH TABLE
(One Stage)
13
14
15
16
9
10
11
12
5
4
3
2
1
8
7
6
S3
S4
Cout
B4
VDD
Cin
S1
S2
B2
A3
B3
A4
VSS
A1
B1
A2
PIN ASSIGNMENT
Cin
BA
Cout
S
00
00
0
00
10
1
01
00
1
01
11
0
10
00
1
10
11
0
11
01
0
11
11
1


Số phần tương tự - MC14008B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14008B MOTOROLA-MC14008B Datasheet
255Kb / 8P
   4-Bit Full Adder
logo
ON Semiconductor
MC14008B ONSEMI-MC14008B Datasheet
107Kb / 8P
   4?묪it Full Adder
August, 2005 ??Rev. 6
MC14008B ONSEMI-MC14008B Datasheet
135Kb / 8P
   4-Bit Full Adder
April, 2013 ??Rev. 7
MC14008B ONSEMI-MC14008B Datasheet
109Kb / 7P
   4-Bit Full Adder
July, 2014 ??Rev. 8
logo
Motorola, Inc
MC14008BCL MOTOROLA-MC14008BCL Datasheet
255Kb / 8P
   4-Bit Full Adder
More results

Mô tả tương tự - MC14008B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14008BCPG ONSEMI-MC14008BCPG Datasheet
135Kb / 8P
   4-Bit Full Adder
April, 2013 ??Rev. 7
logo
National Semiconductor ...
CD4008BM NSC-CD4008BM Datasheet
124Kb / 6P
   4-Bit Full Adder
logo
Motorola, Inc
MC14008B MOTOROLA-MC14008B Datasheet
255Kb / 8P
   4-Bit Full Adder
logo
Hitachi Semiconductor
HD14008B HITACHI-HD14008B Datasheet
69Kb / 5P
   4-bit Full Adder
logo
ON Semiconductor
MC14008B ONSEMI-MC14008B_14 Datasheet
109Kb / 7P
   4-Bit Full Adder
July, 2014 ??Rev. 8
logo
Fairchild Semiconductor
7483A FAIRCHILD-7483A Datasheet
135Kb / 3P
   4-BIT BINARY FULL ADDER
logo
STMicroelectronics
M54HC283 STMICROELECTRONICS-M54HC283 Datasheet
247Kb / 10P
   4 BIT BINARY FULL ADDER
logo
Fairchild Semiconductor
4008B FAIRCHILD-4008B Datasheet
96Kb / 2P
   4-BIT BINARY FULL ADDER
logo
NXP Semiconductors
HEF4008B PHILIPS-HEF4008B Datasheet
62Kb / 5P
   4-bit binary full adder
January 1995
logo
Renesas Technology Corp
HD74LS283 RENESAS-HD74LS283 Datasheet
101Kb / 8P
   4-bit Binary Full Adder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com