công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100H646 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100H646
Giải thích chi tiết về linh kiện  PENTIUM MICROPROCESSOR PECL/TTL-TTL CLOCK DRIVER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100H646 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC100H646 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100H646 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100H646 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100H646 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100H646 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100H646 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MOTOROLA
TIMING SOLUTIONS
BR1333 — Rev 6
4
DC CHARACTERISTICS (IVT = OVT = VCCE = 5.0V
±5%)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
Min
Max
Min
Typ
Max
Min
Max
Unit
Condition
ICCL
Power Supply Current
185
166
185
185
mA
Total all OVT, IVT,
and VCCE pins
ICCH
175
154
175
175
mA
and VCCE pins
ICCZ
210
210
210
AC CHARACTERISTICS (IVT = OVT = VCCE = 5.0V
±5%)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
Condition
tPLH
Propagation Delay
ECLK to Q
TCLK to Q
4.8
5.1
5.8
6.4
5.0
5.3
6.0
6.4
5.6
5.7
6.6
7.0
ns
tPHL
Propagation Delay
ECLK to Q
TCLK to Q
4.4
4.7
5.4
6.0
4.4
4.8
5.4
5.9
4.8
5.2
5.8
6.5
ns
tSK(O)
Output Skew
Q0, Q3, Q4, Q7
Q1, Q2, Q5
Q0–Q7
350
350
500
350
350
500
350
350
500
ps
Note 1, 6
tSK(PR)
Process Skew
ECLK to Q
TCLK to Q
1.0
1.3
1.0
1.1
1.0
1.3
ns
Note 2, 6
tSK(P)
Pulse Skew
∆tPLH – tPHL
1.0
1.0
1.0
ns
tr, tf
Rise/Fall Time
0.3
1.5
0.3
1.5
0.3
1.5
ns
tPW
Output Pulse Width
66MHz @ 2.0V
66MHz @ 0.8V
60MHz @ 2.0V
60MHz @ 0.8V
5.5
5.5
6.0
6.0
5.5
5.5
6.0
6.0
5.5
5.5
6.0
6.0
ns
Note 3, 6
tStability
Clock Stability
±75
±75
±75
ps
Note 4, 6
FMAX
Maximum Input Frequency
80
80
80
MHz
Note 5, 6
1. Output skew defined for identical output transitions.
2. Process skew is valid for VCC = 5.0V ±5%.
3. Parameters guaranteed by tSK(P) and tr, tf specification limits.
4. Clock stability is the period variation between two successive rising edges.
5. For series terminated lines. See Applications section for FMAX enhancement techniques.
6. All AC specifications tested driving 50
Ω series terminated transmission lines at 80MHz.


Số phần tương tự - MC100H646

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100H646 ONSEMI-MC100H646 Datasheet
129Kb / 8P
   PECL/TTL?뭈TL 1:8 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 5
MC100H646FN ONSEMI-MC100H646FN Datasheet
129Kb / 8P
   PECL/TTL?뭈TL 1:8 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 5
MC100H646FNG ONSEMI-MC100H646FNG Datasheet
129Kb / 8P
   PECL/TTL?뭈TL 1:8 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 5
MC100H646FNR2 ONSEMI-MC100H646FNR2 Datasheet
129Kb / 8P
   PECL/TTL?뭈TL 1:8 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 5
MC100H646FNR2G ONSEMI-MC100H646FNR2G Datasheet
129Kb / 8P
   PECL/TTL?뭈TL 1:8 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC100H646

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H640 ONSEMI-MC10H640 Datasheet
133Kb / 8P
   PECL-TTL CLOCK DRIVER
1996 REV 3
MC10H640 ONSEMI-MC10H640_16 Datasheet
155Kb / 8P
   PECL to TTL Clock Driver
August, 2016 ??Rev. 9
MC10H644 ONSEMI-MC10H644 Datasheet
101Kb / 5P
   68030/040 PECL-TTL CLOCK DRIVER
1996 REV 3
MC10H642 ONSEMI-MC10H642 Datasheet
239Kb / 9P
   68030/040 PECL-TTL CLOCK DRIVER
1996 REV 4
MC10H642 ONSEMI-MC10H642_06 Datasheet
172Kb / 10P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H644 ONSEMI-MC10H644_06 Datasheet
167Kb / 6P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
June, 2006 ??Rev. 6
MC10H640 ONSEMI-MC10H640_06 Datasheet
140Kb / 9P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H645 ONSEMI-MC10H645_15 Datasheet
74Kb / 6P
   TTL Clock Driver
April, 2015 ??Rev. 7
MC10ELT28 ONSEMI-MC10ELT28 Datasheet
94Kb / 3P
   TTL to Differential PECL/Differential PECL to TTL Translator
1996 REV 2
MC10H645 ONSEMI-MC10H645_06 Datasheet
133Kb / 6P
   1:9 TTL Clock Driver
February, 2006 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com