công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H642 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H642
Giải thích chi tiết về linh kiện  68030/040 PECL-TTL CLOCK DRIVER
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H642 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC10H642 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H642 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H642 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H642 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H642 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H642 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10H642 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10H642 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10H642 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
MC10H642 MC100H642
MOTOROLA
MECL Data
DL122 — Rev 6
2–4
10H/100H DC CHARACTERISTICS (VT = VE = 5.0V
±5%)
TA = 0°C
TA = 25°C
TA = 85°C
Symbol
Characteristic
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
Condition
IEE
Power Supply Current
PECL
57
57
57
mA
VE Pin
ICCH
TTL
30
30
30
mA
Total All VT Pins
ICCL
30
30
30
mA
10H/100H TTL DC CHARACTERISTICS (VT = VE = 5.0V
±5%)
TA = 0°C
TA = 25°C
TA = 85°C
Symbol
Characteristic
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
Condition
VIH
VIL
Input HIGH Voltage
Input LOW Voltage
2.0
0.8
2.0
0.8
2.0
0.8
V
IIH
Input HIGH Current
20
100
20
100
20
100
µA
VIN = 2.7V
VIN = 7.0V
IIL
Input LOW Current
–0.6
–0.6
–0.6
mA
VIN = 0.5V
VOH
Output HIGH Voltage
2.5
2.0
2.5
2.0
2.5
2.0
V
IOH = –3.0mA
IOH = –15mA
VOL
Output LOW Voltage
0.5
0.5
0.5
V
IOL = 24mA
VIK
Input Clamp Voltage
–1.2
–1.2
–1.2
V
IIN = –18mA
IOS
Output Short Circuit Current
–100
–225
–100
–225
–100
–225
mA
VOUT = 0V
10/100H642
DUTY CYCLE CONTROL
To maintain a duty cycle of
±5% at 50 MHz, limit the load capacitance and/or power supply variation as shown in Figures 1 and 2.
For a
±2.5% duty cycle limit, see Figures 3 and 4. Figures 5 and 6 show duty cycle variation with temperature. Figure 7 shows typical
TPD versus load. Figure 8 shows reset recovery time. Figure 9 shows output states after power up.
Best duty cycle control is obtained with a single
µP load and minimum line length.


Số phần tương tự - MC10H642

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H642 ONSEMI-MC10H642 Datasheet
172Kb / 10P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H642FN ONSEMI-MC10H642FN Datasheet
172Kb / 10P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H642FNG ONSEMI-MC10H642FNG Datasheet
172Kb / 10P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H642FNR2 ONSEMI-MC10H642FNR2 Datasheet
172Kb / 10P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H642FNR2G ONSEMI-MC10H642FNR2G Datasheet
172Kb / 10P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC10H642

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H644 ONSEMI-MC10H644 Datasheet
101Kb / 5P
   68030/040 PECL-TTL CLOCK DRIVER
1996 REV 3
MC10H642 ONSEMI-MC10H642_06 Datasheet
172Kb / 10P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H644 ONSEMI-MC10H644_06 Datasheet
167Kb / 6P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
June, 2006 ??Rev. 6
MC10H640 ONSEMI-MC10H640_06 Datasheet
140Kb / 9P
   68030/040 PECL to TTL Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 8
MC10H640 ONSEMI-MC10H640 Datasheet
133Kb / 8P
   PECL-TTL CLOCK DRIVER
1996 REV 3
MC10H640 ONSEMI-MC10H640_16 Datasheet
155Kb / 8P
   PECL to TTL Clock Driver
August, 2016 ??Rev. 9
MC10H646 ONSEMI-MC10H646 Datasheet
122Kb / 6P
   PENTIUM MICROPROCESSOR PECL/TTL-TTL CLOCK DRIVER
1996 REV 1
MC10H645 ONSEMI-MC10H645_15 Datasheet
74Kb / 6P
   TTL Clock Driver
April, 2015 ??Rev. 7
NB100LVEP222 ONSEMI-NB100LVEP222_15 Datasheet
140Kb / 13P
   Differential ECL/PECL Clock Driver
April, 2015??Rev. 13
MC10H646 ONSEMI-MC10H646_06 Datasheet
129Kb / 8P
   PECL/TTL?뭈TL 1:8 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com