công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-7894-AZ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NEC

tên linh kiện MC-7894-AZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 GHz CATV 25 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-7894-AZ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NEC

  MC-7894-AZ Datasheet HTML 1Page - NEC MC-7894-AZ Datasheet HTML 2Page - NEC MC-7894-AZ Datasheet HTML 3Page - NEC MC-7894-AZ Datasheet HTML 4Page - NEC MC-7894-AZ Datasheet HTML 5Page - NEC MC-7894-AZ Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Preliminary Product Information
2
MC-7894
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (ZS = ZL = 75
Ω, unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Supply Voltage
VDD
23.5
24.0
24.5
V
Input Voltage
Vi
77 channel,
7 dB tilted across the band
28.0
34.0
dBmV
Operating Case Temperature
TC
−30
+25
+85
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC = 30
±5°C, VDD = 24 V, ZS = ZL = 75 Ω, unless otherwise
specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Linear Gain 1
GL1
f = 40 MHz
22.5
24.0
dB
Linear Gain 2
GL2
f = 1 GHz
24.5
25.5
dB
Gain Slope
GSlope
f = 40 MHz to 1 GHz
1.0
2.4
dB
Gain Flatness
GFlatness
f = 40 MHz to 1 GHz, Peak to valley
0.6
dB
Noise Figure 1
NF1
f = 50 MHz
6.0
dB
Noise Figure 2
NF2
f = 1 GHz
6.5
dB
Operating Current
IDD
RF OFF
385
mA
Composite Triple Beat
CTB
77 channel,
−63
dBc
Cross Modulation
XM
VO = 52 dBmV at 547.25 MHz,
−60
dBc
Composite 2nd Order Beat
CSO
7 dB tilted across the band
−65
dBc
Input Return Loss 1
RLi1
f = 40 MHz
20
dB
Input Return Loss 2
RLi2
f = 1 GHz
14
dB
Output Return Loss 1
RLo1
f = 40 MHz
23
dB
Output Return Loss 2
RLo2
f = 1 GHz
17
dB


Số phần tương tự - MC-7894-AZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
California Eastern Labs
MC-7894-AZ CEL-MC-7894-AZ Datasheet
267Kb / 5P
   1 GHz CATV 24 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7894-AZ CEL-MC-7894-AZ Datasheet
276Kb / 7P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
logo
Renesas Technology Corp
MC-7894-AZ RENESAS-MC-7894-AZ Datasheet
279Kb / 8P
   GaAs MULTI-CHIP MODULE
2005
More results

Mô tả tương tự - MC-7894-AZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Skyworks Solutions Inc.
ACA2786 SKYWORKS-ACA2786 Datasheet
487Kb / 6P
   1 GHz, 25 dB Gain CATV Power Doubler Amplifier
logo
ANADIGICS, Inc
ACA2786 ANADIGICS-ACA2786 Datasheet
507Kb / 3P
   1 GHz, 25 dB Gain CATV Power Doubler Amplifier
logo
California Eastern Labs
MC-7894 CEL-MC-7894 Datasheet
267Kb / 5P
   1 GHz CATV 24 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7893 CEL-MC-7893_06 Datasheet
282Kb / 7P
   1 GHz CATV 22 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
MC-7896 CEL-MC-7896 Datasheet
153Kb / 5P
   1 GHz CATV 27 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
NEC
MC-7893 NEC-MC-7893 Datasheet
52Kb / 6P
   1 GHz CATV 23 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
California Eastern Labs
MC-7891 CEL-MC-7891 Datasheet
855Kb / 5P
   1 GHz CATV 19 dB POWER DOUBLER AMPLIFIER
logo
ANADIGICS, Inc
ACA2782 ANADIGICS-ACA2782 Datasheet
522Kb / 3P
   1 GHz, 21 dB Gain CATV Power Doubler Amplifier
logo
Skyworks Solutions Inc.
ACA2788 SKYWORKS-ACA2788 Datasheet
478Kb / 6P
   1 GHz, 28 dB Gain CATV Power Doubler Amplifier
logo
ANADIGICS, Inc
ACA2788 ANADIGICS-ACA2788 Datasheet
364Kb / 4P
   1 GHz, 28 dB Gain CATV Power Doubler Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com