công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IZ0066 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Integral Corp.

tên linh kiện IZ0066
Giải thích chi tiết về linh kiện  DOT MATRIX LCD CONTROLLER & DRIVER
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEGRAL [Integral Corp.]
Trang chủ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IZ0066 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Integral Corp.

  IZ0066 Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IZ0066 Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IZ0066 Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IZ0066 Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IZ0066 Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IZ0066 Datasheet HTML 6Page - Integral Corp. IZ0066 Datasheet HTML 7Page - Integral Corp. IZ0066 Datasheet HTML 8Page - Integral Corp. IZ0066 Datasheet HTML 9Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
DOT MATRIX LCD CONTROLLER & DRIVER
IZ0066
3
3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Ta = 25
oC, VDD = +5V, VSS = 0V unless otherwise specified)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Applicable
Terminals
Min
Typ
Max
Unit
Operating Voltage
VDD
4.5
5.5
V
Operating Current (*1)
IDD
Internal oscillation or external
clock
fOSC = 270KHz
0.35
0.6
HIGH Input Voltage
VIH
E, DB0 ~ DB7, R/W,
RS
2.2
VDD
V
OSC1
VDD-1.0
VDD
LOW Input Voltage
VIL
E, DB0 ~ DB7, R/W,
RS
-0.3
0.6
V
OSC1
-0.2
1.0
HIGH Output Voltage
VOH
IOH = -0.205 mA
DB0 ~ DB7
2.4
V
IOH = -40
µA
CLK1, CLK2, M, D
0.9VDD
LOW Output Voltage
VOL
IOL = 1.2mA
DB0 ~ DB7
0.4
V
IOL = 40
µA
CLK1, CLK2, M, D
0.1VDD
Driver Voltage Descending
VCOM
IO =
± 0.1mA
COM1 ~ COM16
1.0
V
VSEG
SEG1 ~ SEG40
1.0
Input Leakage Current
ILKG
VIN =0V ~ VDD
E-1
1
µA
Input LOW Current
IIL
VCC = 5V (test pull up R)
RS, R/W,
DB0 ~
DB7
-50
-125
-250
µA
Frequency(*1)
fEC
125
250
350
KHz
External
Duty
DUTY
OSC1
46
50
55
%
Clock
Rise time
tR
0.2
µs
Fall time
tF
0.2
µs
Internal Clock Frequency(*1)
fOSC1
Rf = 91K
Ω ± 2%
OSC1, OSC2
190
270
350
KHz
Ceramic Resonator Oscillation
Frequency (*1)
fOSC2
245
250
255
LCD Driving Voltage (*2)
VLCD1
VDD – V5
1/5 bias
V1 ~ V5
4.6
10.0
V
VLCD2
1/4 bias
3.0
10.0
Notes: *1).
Oscillation circuit
Resistor circuit
External clock circuit
*2). Input the voltage listed in table below to V1 ~ V5
Duty
1/8, 1/11
1/16
Bias
Power supply
1/4
1/5
V1
VDD – VLCD/4
VDD – VLCD/5
V2
VDD – VLCD/2
VDD – 2VLCD/5
V3
VDD – VLCD/2
VDD – 3VLCD/5
V4
VDD – 3VLCD/4
VDD – 4VLCD/5
V5
VDD – VLCD
VDD – VLCD
*VLCD is the LCD driving voltage, refer to the initial set of the instruction code.
OS C 1
OS C 2
op en
F req u ency input
OS C 1
Rf
R f: 91k
+ 2%
OS C 2


Số phần tương tự - IZ0066

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integral Corp.
IZ0065 INTEGRAL-IZ0065 Datasheet
145Kb / 6P
   40 Channel Segment / Common Driver For Dot Matrix LCD
More results

Mô tả tương tự - IZ0066

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OKI electronic componet...
ML9041 OKI-ML9041 Datasheet
537Kb / 55P
   DOT MATRIX LCD CONTROLLER DRIVER
logo
Sitronix Technology Co....
ST7038 SITRONIX-ST7038 Datasheet
1Mb / 63P
   Dot Matrix LCD Controller/Driver
logo
Renesas Technology Corp
PD16435 RENESAS-PD16435_15 Datasheet
440Kb / 38P
   DOT MATRIX LCD CONTROLLER/DRIVER
logo
Sitronix Technology Co....
ST7066U SITRONIX-ST7066U Datasheet
601Kb / 42P
   Dot Matrix LCD Controller/Driver
logo
Epson Company
SED1530 EPSON-SED1530 Datasheet
176Kb / 13P
   DOT MATRIX LCD CONTROLLER DRIVER
logo
List of Unclassifed Man...
ST7036 ETC-ST7036 Datasheet
864Kb / 72P
   Dot Matrix LCD Controller/Driver
logo
OKI electronic componet...
ML9041A OKI-ML9041A Datasheet
655Kb / 64P
   DOT MATRIX LCD CONTROLLER DRIVER
logo
Epson Company
SED1200F EPSON-SED1200F Datasheet
149Kb / 6P
   Dot Matrix LCD Controller Driver
SED1526 EPSON-SED1526 Datasheet
105Kb / 12P
   Dot Matrix LCD Controller Driver
SED1278F EPSON-SED1278F Datasheet
561Kb / 13P
   Dot Matrix LCD Controller Driver
logo
Neotec Semiconductor Lt...
NT7070B NEOTEC-NT7070B Datasheet
323Kb / 33P
   Dot Matrix LCD Driver & Controller
Rev1.4 20130225
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com