công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7232AK2B5 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST7232AK2B5
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCU WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
Download  154 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST7232AK2B5 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button ST7232AK2B5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST7232AK2B5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST7232AK2B5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST7232AK2B5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST7232AK2B5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST7232AK2B5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST7232AK2B5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ST7232AK2B5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics ST7232AK2B5 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 154 page
background image
ST7232A
11/154
3 REGISTER & MEMORY MAP
As shown in Figure 4, the MCU is capable of ad-
dressing 64K bytes of memories and I/O registers.
The available memory locations consist of 128
bytes of register locations, up to 384 bytes of RAM
and up to 8 Kbytes of user program memory. The
RAM space includes up to 256 bytes for the stack
from 0100h to 01FFh.
The highest address bytes contain the user reset
and interrupt vectors.
IMPORTANT: Memory locations marked as “Re-
served” must never be accessed. Accessing a re-
seved area can have unpredictable effects on the
device.
Figure 4. Memory Map
0000h
RAM
Program Memory
( 8K)
Interrupt & Reset Vectors
HW Registers
0080h
007Fh
(see Table 2)
E000h
FFDFh
FFE0h
FFFFh
(see Table 8)
0480h
Reserved
047Fh
Short Addressing
RAM (zero page)
256 Bytes Stack
Reserved
0100h
01FFh
027Fh
0080h
0200h
00FFh
or 047Fh
(384 Bytes)
1


Số phần tương tự - ST7232AK2B5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST7232AK2B5 STMICROELECTRONICS-ST7232AK2B5 Datasheet
1Mb / 157P
   8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
More results

Mô tả tương tự - ST7232AK2B5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST72F32AJ2T6 STMICROELECTRONICS-ST72F32AJ2T6 Datasheet
1Mb / 157P
   8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
December 2005 Rev. 2
ST7232A_0512 STMICROELECTRONICS-ST7232A_0512 Datasheet
1Mb / 157P
   8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72324LXX STMICROELECTRONICS-ST72324LXX Datasheet
3Mb / 154P
   3V range 8-bit MCU with 8 to 32K Flash/ROM, 10-bit ADC, 4 timers, SPI, SCI interface
ST72F324J STMICROELECTRONICS-ST72F324J Datasheet
1Mb / 156P
   8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72324B STMICROELECTRONICS-ST72324B Datasheet
1Mb / 167P
   5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH/ROM, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72F324LJ2T STMICROELECTRONICS-ST72F324LJ2T Datasheet
1Mb / 151P
   3V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH/ROM, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
January 2005 Rev. 3
ST72324 STMICROELECTRONICS-ST72324 Datasheet
2Mb / 161P
   8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
August 2003 Rev. 1.9
ST72325 STMICROELECTRONICS-ST72325_07 Datasheet
3Mb / 196P
   8-bit MCU with 16 to 60K Flash/ROM, ADC, CSS, 5 timers, SPI, SCI, I2C interface
ST72325 STMICROELECTRONICS-ST72325 Datasheet
1Mb / 193P
   8-BIT MCU WITH 16 TO 60K FLASH/ROM, ADC, CSS, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
ST72325XX STMICROELECTRONICS-ST72325XX Datasheet
3Mb / 197P
   8-bit MCU with 16 to 60K Flash/ROM, ADC, CSS, 5 timers, SPI, SCI, I2C interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com