công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EP57DT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EP57DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  4:1 Differential Multiplexer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP57DT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC10EP57DT Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10EP57DT Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10EP57DT Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10EP57DT Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10EP57DT Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP57DT Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP57DT Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP57DT Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
MC10EP57
http://onsemi.com
4
AC CHARACTERISTICS (VCC = 0V; VEE = –3.0V to –5.5V) or (VCC = 3.0V to 5.5V; VEE = 0V)
–40
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
fmax
Maximum Toggle
Frequency (Note 13.)
3.0
GHz
tPLH,
tPHL
Propagation Delay to
Output Differential
D–>Q, Q
COM_SEL, SEL–>Q, Q
250
300
350
400
450
500
275
320
375
420
475
520
320
320
420
450
520
575
ps
tSKEW
Within–Device Skew (Note 14.)
Duty Cycle Skew (Note 15.)
100
100
100
ps
tJITTER
Cycle–to–Cycle Jitter
TBD
TBD
TBD
ps
VPP
Input Voltage Swing (Diff.)
150
800
1200
150
800
1200
150
800
1200
mV
tr, tf
Output Rise/Fall Times
Q, Q
(20% – 80%)
70
120
170
70
140
200
70
150
220
ps
13. Fmax guaranteed for functionality only.
14. Within–Device Skew is defined as identical transitions on similar paths through a device.
15. Skew is measured between outputs under identical transitions. Duty cycle skew is defined only for differential operation when the delays
are measured from the cross point of the inputs to the cross point of the outputs.


Số phần tương tự - MC10EP57DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP57DT ONSEMI-MC10EP57DT Datasheet
77Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
October, 2004 ??Rev. 9
MC10EP57DT ONSEMI-MC10EP57DT Datasheet
169Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 12
MC10EP57DTG ONSEMI-MC10EP57DTG Datasheet
169Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
December, 2006 ??Rev. 12
MC10EP57DTG ONSEMI-MC10EP57DTG Datasheet
113Kb / 10P
   ECL 4:1 Differential Multiplexer
April, 2014 ??Rev. 13
MC10EP57DTR2 ONSEMI-MC10EP57DTR2 Datasheet
77Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
October, 2004 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC10EP57DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EL57 ONSEMI-MC10EL57 Datasheet
96Kb / 3P
   4:1 Differential Multiplexer
1996 REV 1
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL57 MICREL-SY10EL57_10 Datasheet
55Kb / 5P
   4:1 DIFFERENTIAL MULTIPLEXER
SY10EL57 MICREL-SY10EL57 Datasheet
57Kb / 4P
   4:1 DIFFERENTIAL MULTIPLEXER
SY10EL57 MICREL-SY10EL57_06 Datasheet
55Kb / 5P
   4:1 DIFFERENTIAL MULTIPLEXER
SY100EL57L MICREL-SY100EL57L_06 Datasheet
54Kb / 5P
   3.3V 4:1 DIFFERENTIAL MULTIPLEXER
SY100EL57L MICREL-SY100EL57L Datasheet
62Kb / 4P
   3.3V 4:1 DIFFERENTIAL MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10EP57 ONSEMI-MC10EP57_14 Datasheet
113Kb / 10P
   ECL 4:1 Differential Multiplexer
April, 2014 ??Rev. 13
MC10EL57 ONSEMI-MC10EL57_06 Datasheet
124Kb / 8P
   5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
MC100EP57 ONSEMI-MC100EP57 Datasheet
77Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 4:1 Differential Multiplexer
October, 2004 ??Rev. 9
MC10EL57 ONSEMI-MC10EL57_16 Datasheet
164Kb / 7P
   5 V ECL 4:1 Differential Multiplexer
July, 2016 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com