công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP08D bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP08D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Differential 2-Input XOR/XNOR
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP08D bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC100EP08D Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100EP08D Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EP08D Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP08D Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP08D Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP08D Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP08D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP08D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC10EP08, MC100EP08
http://onsemi.com
6
V TT = V CC – 2.0 V
Figure 3. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020 – Termination of ECL Logic Devices.)
W
Driver
Device
Receiver
Device
Q
Qb
D
Db
50
W
50
V TT
Resource Reference of Application Notes
AN1404
ECLinPS Circuit Performance at Non–Standard VIH Levels
AN1405
ECL Clock Distribution Techniques
AN1406
Designing with PECL (ECL at +5.0 V)
AN1504
Metastability and the ECLinPS Family
AN1568
Interfacing Between LVDS and ECL
AN1650
Using Wire–OR Ties in ECLinPS Designs
AN1672
The ECL Translator Guide
AND8001
Odd Number Counters Design
AND8002
Marking and Date Codes
AND8009
ECLinPS Plus Spice I/O Model Kit
AND8020
Termination of ECL Logic Devices
For an updated list of Application Notes, please see our website at http://onsemi.com.


Số phần tương tự - MC100EP08D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP08D ONSEMI-MC100EP08D Datasheet
202Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
MC100EP08DG ONSEMI-MC100EP08DG Datasheet
156Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
September, 2012 ??Rev. 6
MC100EP08DG ONSEMI-MC100EP08DG Datasheet
178Kb / 10P
   ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
August, 2016 ??Rev. 7
MC100EP08DR2G ONSEMI-MC100EP08DR2G Datasheet
178Kb / 10P
   ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
August, 2016 ??Rev. 7
MC100EP08DTG ONSEMI-MC100EP08DTG Datasheet
178Kb / 10P
   ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
August, 2016 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC100EP08D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EP08 ONSEMI-MC10EP08_16 Datasheet
178Kb / 10P
   ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
August, 2016 ??Rev. 7
logo
Micrel Semiconductor
SY10EP08V MICREL-SY10EP08V Datasheet
110Kb / 7P
   5V/3.3V DIFFERENTIAL 2-INPUT XOR/XNOR
logo
Semtech Corporation
SK10EL07U SEMTECH-SK10EL07U Datasheet
110Kb / 4P
   2-Input XOR/XNOR
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL07 MICREL-SY10EL07 Datasheet
47Kb / 4P
   2-INPUT XOR/XNOR
logo
ON Semiconductor
MC10EL07 ONSEMI-MC10EL07 Datasheet
71Kb / 2P
   2-Input XOR/XNOR
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL07 MICREL-SY10EL07_06 Datasheet
49Kb / 4P
   2-INPUT XOR/XNOR
logo
ON Semiconductor
MC100EP08DG ONSEMI-MC100EP08DG Datasheet
156Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
September, 2012 ??Rev. 6
MC10EP08DTG ONSEMI-MC10EP08DTG Datasheet
156Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
September, 2012 ??Rev. 6
logo
List of Unclassifed Man...
AZ10EL07 ETC1-AZ10EL07 Datasheet
135Kb / 6P
   ECL/PECL 2-Input XOR/XNOR
logo
ON Semiconductor
MC10E107 ONSEMI-MC10E107 Datasheet
102Kb / 4P
   QUINT 2-INPUT XOR/XNOR GATE
1996 REV 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com