công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U050-003-GY-MAX bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện U050-003-GY-MAX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Heavy-Duty USB-A to USB Micro-B Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 3 ft. (0.9 m)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

U050-003-GY-MAX bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  U050-003-GY-MAX Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved U050-003-GY-MAX Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved U050-003-GY-MAX Datasheet HTML 3Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
© 2019 Tripp Lite. All rights reserved. All product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Use of them does
not imply any affiliation with or endorsement by them. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.
Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:
https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies
Certifications
Tested to CE, RoHS, REACH
WARRANTY
Product Warranty Period
(Worldwide)
Lifetime limited warranty
3 / 3


Số phần tương tự - U050-003-GY-MAX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U050-003-COIL TRIPPLITE-U050-003-COIL Datasheet
159Kb / 2P
   USB 2.0 A to Micro-B Coiled Cable (M/M), 3 ft.
More results

Mô tả tương tự - U050-003-GY-MAX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U050-010-GY-MAX TRIPPLITE-U050-010-GY-MAX Datasheet
180Kb / 3P
   Heavy-Duty USB-A to USB Micro-B Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 10 ft. (3 m)
U050-006-GY-MAX TRIPPLITE-U050-006-GY-MAX Datasheet
180Kb / 3P
   Heavy-Duty USB-A to USB Micro-B Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 6 ft. (1.8 m)
U038-003-GY-MAX TRIPPLITE-U038-003-GY-MAX Datasheet
178Kb / 3P
   Heavy-Duty USB-A to USB-C Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 3 ft. (0.9m)
U038-006-GY-MAX TRIPPLITE-U038-006-GY-MAX Datasheet
178Kb / 3P
   Heavy-Duty USB-A to USB-C Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 6 ft. (1.8m)
U038-010-GY-MAX TRIPPLITE-U038-010-GY-MAX Datasheet
178Kb / 3P
   Heavy-Duty USB-A to USB-C Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 10 ft. (3m)
M100-003-GY-MAX TRIPPLITE-M100-003-GY-MAX Datasheet
175Kb / 3P
   Heavy-Duty USB Sync / Charge Cable with Lightning Connector - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 3 ft. (0.9 m)
M100-010-GY-MAX TRIPPLITE-M100-010-GY-MAX Datasheet
175Kb / 3P
   Heavy-Duty USB Sync / Charge Cable with Lightning Connector - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 10 ft. (3 m)
M100-006-GY-MAX TRIPPLITE-M100-006-GY-MAX Datasheet
175Kb / 3P
   Heavy-Duty USB Sync / Charge Cable with Lightning Connector - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 6 ft. (1.8 m)
M100-001-GY-MAX TRIPPLITE-M100-001-GY-MAX Datasheet
174Kb / 3P
   Heavy-Duty USB Sync / Charge Cable with Lightning Connector - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 1 ft. (0.3 m)
U050-003 TRIPPLITE-U050-003 Datasheet
155Kb / 2P
   USB 2.0 A to Micro-B Cable (M/M), 3-ft.
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com