công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U038-006-GY-MAX bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện U038-006-GY-MAX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Heavy-Duty USB-A to USB-C Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 6 ft. (1.8m)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

U038-006-GY-MAX bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  U038-006-GY-MAX Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved U038-006-GY-MAX Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved U038-006-GY-MAX Datasheet HTML 3Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Specifications
OVERVIEW
UPC Code
037332241337
INPUT
Cable Length (ft.)
6
Cable Length (m)
1.8
Cable Length (in.)
72
Cable Length (cm)
182.9
PHYSICAL
Wire Gauge (AWG)
28/22
Shipping Dimensions (hwd / in.)
9.00 x 7.00 x 0.50
Shipping Weight (kg)
0.01
Unit Packaging Type
Polybag
Material of Construction
PVC, UHMWPE, Aramid
Color
Gray
Cable Outer Diameter (OD)
3.8 mm
Cable Jacket Rating
VW-1
ENVIRONMENTAL
Operating Temperature Range
-4 to 140 F (-20 to 60 C)
Storage Temperature Range
-4 to 176 F (-20 to 80 C)
Relative Humidity
0% to 90% RH, Non-Condensing
CONNECTIONS
Side A - Connector 1
USB A (MALE)
Side B - Connector 1
USB C (MALE)
Connector Plating
Nickel
Contact Plating
Gold
FEATURES & SPECIFICATIONS
USB Specification
USB 2.0 (up to 480 Mbps)
Technology
USB 2.0 (High Speed); USB
2 / 3


Số phần tương tự - U038-006-GY-MAX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U038-006-CRA TRIPPLITE-U038-006-CRA Datasheet
160Kb / 3P
   USB Type-A to Type-C Cable, M/M, Right-Angle USB-C, 2.0, 6 ft. - Thunderbolt 3 Compatible
More results

Mô tả tương tự - U038-006-GY-MAX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U038-003-GY-MAX TRIPPLITE-U038-003-GY-MAX Datasheet
178Kb / 3P
   Heavy-Duty USB-A to USB-C Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 3 ft. (0.9m)
U038-010-GY-MAX TRIPPLITE-U038-010-GY-MAX Datasheet
178Kb / 3P
   Heavy-Duty USB-A to USB-C Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 10 ft. (3m)
U050-006-GY-MAX TRIPPLITE-U050-006-GY-MAX Datasheet
180Kb / 3P
   Heavy-Duty USB-A to USB Micro-B Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 6 ft. (1.8 m)
U050-003-GY-MAX TRIPPLITE-U050-003-GY-MAX Datasheet
180Kb / 3P
   Heavy-Duty USB-A to USB Micro-B Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 3 ft. (0.9 m)
U050-010-GY-MAX TRIPPLITE-U050-010-GY-MAX Datasheet
180Kb / 3P
   Heavy-Duty USB-A to USB Micro-B Cable - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 10 ft. (3 m)
M100-006-GY-MAX TRIPPLITE-M100-006-GY-MAX Datasheet
175Kb / 3P
   Heavy-Duty USB Sync / Charge Cable with Lightning Connector - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 6 ft. (1.8 m)
M100-010-GY-MAX TRIPPLITE-M100-010-GY-MAX Datasheet
175Kb / 3P
   Heavy-Duty USB Sync / Charge Cable with Lightning Connector - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 10 ft. (3 m)
M100-003-GY-MAX TRIPPLITE-M100-003-GY-MAX Datasheet
175Kb / 3P
   Heavy-Duty USB Sync / Charge Cable with Lightning Connector - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 3 ft. (0.9 m)
M100-001-GY-MAX TRIPPLITE-M100-001-GY-MAX Datasheet
174Kb / 3P
   Heavy-Duty USB Sync / Charge Cable with Lightning Connector - M/M, USB 2.0, UHMWPE and Aramid Fibers, Gray, 1 ft. (0.3 m)
U040-006-C TRIPPLITE-U040-006-C Datasheet
157Kb / 3P
   USB 2.0 Cable, USB Type-C (USB-C) to USB Type-C M/M, 6-ft. Length
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com