công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

HOM230 Datasheet(PDF) 1 Page - Schneider Electric

tên linh kiện HOM230
Nội dung chi tiết  MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 30A
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product data sheet
Characteristics
HOM230
MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 30A
Product availability : Stock - Normally stocked in distribution facility
Price** : 60.00 USD
Main
Product
Miniature circuit-breaker
Range
Homeline
Current Rating
30 A
Certifications
UL listed
Voltage Rating
120/240 V AC
Mounting Type
Plug-in
Number of Poles
2P
Short Circuit Current Rating
10 kA
Number of Spaces
2
Circuit Breaker Type
Standard
Ratings
HACR rated
Electrical Connection
Clamp terminal for 2 cables
Wire Size
AWG 14...AWG 8 aluminium/copper)1
AWG 14...AWG 10 copper)2
Complementary
Height
79.50 mm (3.13 in)
Width
50.80 mm (2 in)
Depth
75.69 mm (2.98 in)
Tightening torque
35.40 lbf.in (4.0 N.m) 0.00…0.02 in² (2.5…10 mm²) AWG 16...AWG 14)
35.40 lbf.in (4.0 N.m) 0.01…0.03 in² (4…20 mm²) AWG 12...AWG 4)
Environment
Ambient air temperature for operation
104 °F (40 °C)
Ordering and shipping details
Category
00046 - HOM/T 15-30A 1P; 15-60A 2P
Nov 21, 2019
1



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn