công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

HOM230 Datasheet(PDF) 2 Page - Schneider Electric

tên linh kiện HOM230
Nội dung chi tiết  MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120/240V 30A
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Discount Schedule
DE3D
GTIN
00785901065296
Package weight(Lbs)
0.29 kg (0.65 lb(US))
Returnability
Yes
Country of origin
MX
Offer Sustainability
Sustainable offer status
Green Premium product
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
Environmental Disclosure
Product Environmental Profile
Circularity Profile
No need of specific recycling operations
Contractual warranty
Warranty
Lifetime
2



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn