công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HOM150 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Schneider Electric

tên linh kiện HOM150
Giải thích chi tiết về linh kiện  MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120V 50A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Trang chủ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

HOM150 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  HOM150 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric HOM150 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Package weight(Lbs)
0.15 kg (0.34 lb(US))
Returnability
Yes
Country of origin
MX
Offer Sustainability
Sustainable offer status
Green Premium product
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
Environmental Disclosure
Product Environmental Profile
Circularity Profile
No need of specific recycling operations
Contractual warranty
Warranty
Lifetime
2


Số phần tương tự - HOM150

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HOM150CP SCHNEIDER-HOM150CP Datasheet
125Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120V 50A
More results

Mô tả tương tự - HOM150

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
HOM150CP SCHNEIDER-HOM150CP Datasheet
125Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120V 50A
NS80H SCHNEIDER-NS80H Datasheet
177Kb / 3P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 50A
17 October 2021
HOM115C SCHNEIDER-HOM115C Datasheet
112Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120V 15A
HOM130C SCHNEIDER-HOM130C Datasheet
113Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120V 30A
EJB14050SA SCHNEIDER-EJB14050SA Datasheet
112Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 277V 50A
HOM120C SCHNEIDER-HOM120C Datasheet
112Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120V 20A
HOM120CP1235 SCHNEIDER-HOM120CP1235 Datasheet
112Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120V 20A
HOM125 SCHNEIDER-HOM125 Datasheet
90Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120V 25A
HOM130 SCHNEIDER-HOM130 Datasheet
102Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120V 30A
HOM140CP SCHNEIDER-HOM140CP Datasheet
125Kb / 2P
   MINIATURE CIRCUIT BREAKER 120V 40A
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com