công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

9D288320 Datasheet(PDF) 1 Page - Adels-Contact

tên linh kiện 9D288320
Nội dung chi tiết  AC 166 ALCGS/325 200 black "Dca"
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ADELS [Adels-Contact]
Trang chủ  https://www.adels-contact.com/
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
15/11/2019
Connectors System AC 166®
Cord Set
AC 166 ALCGS/325 200 black "Dca"
Extension Cable Plug, 3 pole, black, Coding: 1 (Mains), Cable
Type: H05Z1Z1-F, Core Cross-Section: 2.5 mm², Fire Class: Dca,
Length: 2.00 m, Voltage Rating: 250 V, Current Rating: 20 A
Order Info
Reference Number (ref. no.)
9D288320
Applications
Lighting, Installation, Electrical Appliances
PU
25
EAN
4028012120321
Type
Type
Extension Cable Plug
Number of poles
3 pole
Colour
black
Coding
1 (Mains)
PE Function
yes
Protection Against Incorrect Plugging
yes
Technical Data
Voltage Rating
250 V
Current Rating
20 A
Insulating Material
PA 6.6
Contact Material
Brass
max. Ambient Temperature Operation
70 °C
IP Code
IP20
IP Code when Plugged
IP40
Type of Conductor Flexible
yes
Stripping Length
9.0 mm
Dismantling Length PE
39.0 mm
Dismantling Length
32.0 mm
Cable Type
H05Z1Z1-F
Core Cross-Section
2.5 mm²
Fire Class
Dca
Length
2.00 m
Approbation EN61535
AC166-G_Leitungen_EN61535_20121212_20180725_VDE_ENEC_40036146_web.pdf



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn