công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9D287440 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Adels-Contact

tên linh kiện 9D287440
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC 166 ALCGS/425 400 white "Dca"
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADELS [Adels-Contact]
Trang chủ  https://www.adels-contact.com/
Logo ADELS - Adels-Contact

9D287440 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Adels-Contact

  9D287440 Datasheet HTML 1Page - Adels-Contact 9D287440 Datasheet HTML 2Page - Adels-Contact  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
15/11/2019
Connectors System AC 166®
Cord Set
AC 166 ALCGS/425 400 white "Dca"
Extension Cable Plug, 4 pole, white, Coding: 1 (Mains), Cable
Type: H05Z1Z1-F, Core Cross-Section: 2.5 mm², Fire Class: Dca,
Length: 4.00 m, Voltage Rating: 250/400 V, Current Rating: 20 A
Order Info
Reference Number (ref. no.)
9D287440
Applications
Lighting, Installation, Electrical Appliances
PU
15
Type
Type
Extension Cable Plug
Number of poles
4 pole
Colour
white
Coding
1 (Mains)
PE Function
yes
Protection Against Incorrect Plugging
yes
Technical Data
Voltage Rating
250/400 V
Current Rating
20 A
Insulating Material
PA 6.6
Contact Material
Brass
max. Ambient Temperature Operation
70 °C
IP Code
IP20
IP Code when Plugged
IP40
Type of Conductor Flexible
yes
Stripping Length
9.0 mm
Dismantling Length PE
42.0 mm
Dismantling Length
35.0 mm
Cable Type
H05Z1Z1-F
Core Cross-Section
2.5 mm²
Fire Class
Dca
Length
4.00 m
Approbation EN61535
AC166-G_Leitungen_EN61535_20121212_20180725_VDE_ENEC_40036146_web.pdf


Số phần tương tự - 9D287440

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adels-Contact
9D287405 ADELS-9D287405 Datasheet
121Kb / 2P
   AC 166 ALCGS/425 050 white Dca
15/11/2019
9D287410 ADELS-9D287410 Datasheet
121Kb / 2P
   AC 166 ALCGS/425 100 white "Dca"
15/11/2019
9D287420 ADELS-9D287420 Datasheet
121Kb / 2P
   AC 166 ALCGS/425 200 white "Dca"
15/11/2019
9D287430 ADELS-9D287430 Datasheet
121Kb / 2P
   AC 166 ALCGS/425 300 white Dca
15/11/2019
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com