công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10ELT24D bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10ELT24D
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V TTL to Differential ECL Translator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10ELT24D bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC10ELT24D Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10ELT24D Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10ELT24D Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10ELT24D Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10ELT24D Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10ELT24D Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10ELT24D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10ELT24D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC10ELT24, MC100ELT24
http://onsemi.com
6
PACKAGE DIMENSIONS
SEATING
PLANE
1
4
5
8
N
J
X 45
_
K
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
6. 751−01 THRU 751−06 ARE OBSOLETE. NEW
STANDARD IS 751−07.
A
B
S
D
H
C
0.10 (0.004)
DIM
A
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
4.80
5.00
0.189
0.197
MILLIMETERS
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.053
0.069
D
0.33
0.51
0.013
0.020
G
1.27 BSC
0.050 BSC
H
0.10
0.25
0.004
0.010
J
0.19
0.25
0.007
0.010
K
0.40
1.27
0.016
0.050
M
0
8
0
8
N
0.25
0.50
0.010
0.020
S
5.80
6.20
0.228
0.244
−X−
−Y−
G
M
Y
M
0.25 (0.010)
−Z−
Y
M
0.25 (0.010)
Z
S
X S
M
__
__
SOIC−8 NB
D SUFFIX
CASE 751−07
ISSUE AC
1.52
0.060
7.0
0.275
0.6
0.024
1.270
0.050
4.0
0.155
mm
inches
SCALE 6:1
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
SOLDERING FOOTPRINT*


Số phần tương tự - MC10ELT24D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10ELT24D ONSEMI-MC10ELT24D Datasheet
137Kb / 8P
   5V TTL to Differential ECL Translator
December, 2006 ??Rev. 9
MC10ELT24DG ONSEMI-MC10ELT24DG Datasheet
137Kb / 8P
   5V TTL to Differential ECL Translator
December, 2006 ??Rev. 9
MC10ELT24DG ONSEMI-MC10ELT24DG Datasheet
94Kb / 8P
   5V TTL to Differential ECL Translator
August, 2015 ??Rev. 11
MC10ELT24DR2 ONSEMI-MC10ELT24DR2 Datasheet
137Kb / 8P
   5V TTL to Differential ECL Translator
December, 2006 ??Rev. 9
MC10ELT24DR2G ONSEMI-MC10ELT24DR2G Datasheet
137Kb / 8P
   5V TTL to Differential ECL Translator
December, 2006 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC10ELT24D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10ELT24 ONSEMI-MC10ELT24_15 Datasheet
94Kb / 8P
   5V TTL to Differential ECL Translator
August, 2015 ??Rev. 11
MC10ELT24 ONSEMI-MC10ELT24_06 Datasheet
137Kb / 8P
   5V TTL to Differential ECL Translator
December, 2006 ??Rev. 9
MC10ELT25 ONSEMI-MC10ELT25 Datasheet
66Kb / 4P
   Differential ECL to TTL Translator
February, 2000 ??Rev. 3
logo
Micrel Semiconductor
SY100ELT24 MICREL-SY100ELT24_06 Datasheet
53Kb / 5P
   TTL-to-DIFFERENTIAL ECL TRANSLATOR
SY100ELT24 MICREL-SY100ELT24 Datasheet
60Kb / 4P
   TTL-to-DIFFERENTIAL ECL TRANSLATOR
logo
ON Semiconductor
MC10ELT25 ONSEMI-MC10ELT25_15 Datasheet
97Kb / 8P
   Differential ECL to TTL Translator
August, 2015 ??Rev. 14
logo
Micrel Semiconductor
SY100ELT25 MICREL-SY100ELT25 Datasheet
57Kb / 6P
   DIFFERENTIAL ECL-to-TTL TRANSLATOR
logo
ON Semiconductor
MC10ELT25 ONSEMI-MC10ELT25_06 Datasheet
141Kb / 8P
   ?? V Differential ECL to TTL Translator
December, 2006 ??Rev. 12
MC10ELT20 ONSEMI-MC10ELT20_15 Datasheet
83Kb / 7P
   5V TTL to Differential PECL Translator
August, 2015 ??Rev. 7
MC10ELT20 ONSEMI-MC10ELT20 Datasheet
129Kb / 8P
   5VTTL to Differential PECL Translator
December, 2006 ??Rev. 5
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com