công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EL52DR2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EL52DR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Differential Data and Clock D Flip-Flop
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EL52DR2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC10EL52DR2 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10EL52DR2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10EL52DR2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
MC10EL52 MC100EL52
MOTOROLA
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 3
3–2
DC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = GND)
–40
°C
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
IEE
Power Supply
10EL
Current
100EL
21
21
25
25
21
21
25
25
21
21
25
25
21
24
25
29
mA
VEE
Power Supply
10EL
Voltage
100EL
–4.94
–4.20
–5.2
–4.5
–5.5
–5.5
–4.94
–4.20
–5.2
–4.5
–5.5
–5.5
–4.75
–4.20
–5.2
–4.5
–5.5
–5.5
–4.75
–4.20
–5.2
–4.5
–5.5
–5.5
V
IIH
Input HIGH Current
150
150
150
150
µA
AC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = GND)
–40
°C
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
fMAX
Maximum Toggle
Frequency
1.8
2.5
2.2
2.8
2.2
2.8
2.2
2.8
GHz
tPLH
tPHL
Propagation Delay
to Output
CLK
225
335
515
275
365
465
275
365
465
320
410
510
ps
tS
Setup Time
125
0
125
0
125
0
125
0
ps
tH
Hold Time
150
50
150
50
150
50
150
50
ps
tPW
Minimum Pulse Width
400
400
400
400
ps
VPP
Minimum Input Swing1
150
150
150
150
mV
VCMR
Common Mode Range2
D (10EL)
D (100EL)
CLK (10EL)
CLK (100EL)
–0.4
–0.4
–0.6
–0.8
–1.6
–1.2
See3
See3
–0.4
–0.4
–0.6
–0.8
–1.6
–1.2
See3
See3
–0.4
–0.4
–0.6
–0.8
–1.6
–1.2
See3
See3
–0.4
–0.4
–0.6
–0.8
–1.6
–1.2
See3
See3
V
tr
tf
Output Rise/Fall Times Q
(20% – 80%)
100
225
350
100
225
350
100
225
350
100
225
350
ps
1. Minimum input swing for which AC parameters are guaranteed.
2. The CMR range is referenced to the most positive side of the differential input signal. Normal operation is obtained if the HIGH level falls within
the specified range and the peak-to-peak voltage lies between VPPmin and 1V.
3. The lower end of the CMR range is dependent on VEE and is equal to VEE + 2.5V.


Số phần tương tự - MC10EL52DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EL52DR2 ONSEMI-MC10EL52DR2 Datasheet
153Kb / 9P
   5V ECL Differential Data and Clock D Flip-Flop
December, 2006 ??Rev. 5
MC10EL52DR2G ONSEMI-MC10EL52DR2G Datasheet
153Kb / 9P
   5V ECL Differential Data and Clock D Flip-Flop
December, 2006 ??Rev. 5
MC10EL52DR2G ONSEMI-MC10EL52DR2G Datasheet
170Kb / 8P
   5 V ECL Differential Data and Clock D Flip?륡lop
July, 2016 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC10EL52DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL52 MICREL-SY10EL52 Datasheet
49Kb / 4P
   DIFFERENTIAL DATA AND CLOCK D FLIP-FLOP
SY10EL52 MICREL-SY10EL52_05 Datasheet
51Kb / 4P
   DIFFERENTIAL DATA AND CLOCK D FLIP-FLOP
SY10EL52ZC MICREL-SY10EL52ZC Datasheet
51Kb / 4P
   DIFFERENTIAL DATA AND CLOCK D FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC10EL52 ONSEMI-MC10EL52_06 Datasheet
153Kb / 9P
   5V ECL Differential Data and Clock D Flip-Flop
December, 2006 ??Rev. 5
logo
Micrel Semiconductor
SY10EP52V MICREL-SY10EP52V Datasheet
117Kb / 7P
   5V/3.3V DIFFERENTIAL DATA AND CLOCK D FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC10EL51 ONSEMI-MC10EL51 Datasheet
80Kb / 3P
   Differential Clock D Flip-Flop
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL51 MICREL-SY10EL51 Datasheet
50Kb / 4P
   DIFFERENTIAL CLOCK D FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL51 ONSEMI-MC100LVEL51 Datasheet
82Kb / 3P
   Differential Clock D Flip-Flop
1996 REV 1
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL51 MICREL-SY10EL51_05 Datasheet
52Kb / 4P
   DIFFERENTIAL CLOCK D FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL29 ONSEMI-MC100LVEL29 Datasheet
114Kb / 3P
   Dual Differential Data and Clock D Flip-Flop With Set and Reset
1996 REV 1
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com