công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10EL05D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10EL05D
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Input Differential AND/NAND
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EL05D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MC10EL05D Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10EL05D Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10EL05D Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
MOTOROLA
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
3–1
REV 2
© Motorola, Inc. 1996
12/93
2Input Differential AND/NAND
The MC10EL/100EL05 is a 2-input differential AND/NAND gate. The
device is functionally equivalent to the E404 device with higher
performance capabilities. With propagation delays and output transition
times significantly faster than the E404 the EL05 is ideally suited for those
applications which require the ultimate in AC performance.
Because a negative 2-input NAND is equivalent to a 2-input OR
function, the differential inputs and outputs of the device allows the EL05
to also be used as a 2-input differential OR/NOR gate.
The differential inputs employ clamp circuitry so that under open input
conditions (pulled down to VEE) the input to the AND gate will be HIGH. In
this way, if one set of inputs is open, the gate will remain active to the
other input.
275ps Propagation Delay
High Bandwidth Output Transitions
75kΩ Internal Input Pulldown Resistors
>1000V ESD Protection
1
2
3
4
5
6
7
8
D0
D0
D1
D1
VEE
Q
Q
VCC
LOGIC DIAGRAM AND PINOUT ASSIGNMENT
MC10EL05
MC100EL05
PIN
FUNCTION
D0, D1
Data Inputs
Q
Data Outputs
PIN DESCRIPTION
1
8
D SUFFIX
PLASTIC SOIC PACKAGE
CASE 751-05


Số phần tương tự - MC10EL05D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EL05D ONSEMI-MC10EL05D Datasheet
153Kb / 9P
   5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 5
MC10EL05D ONSEMI-MC10EL05D Datasheet
202Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
MC10EL05DG ONSEMI-MC10EL05DG Datasheet
153Kb / 9P
   5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 5
MC10EL05DG ONSEMI-MC10EL05DG Datasheet
169Kb / 8P
   5V ECL 2?륤nput Differential AND/NAND
July, 2016 ??Rev. 7
MC10EL05DR2 ONSEMI-MC10EL05DR2 Datasheet
153Kb / 9P
   5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC10EL05D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL05 MICREL-SY10EL05 Datasheet
48Kb / 4P
   2-INPUT DIFFERENTIAL AND/NAND
SY10EL05 MICREL-SY10EL05_06 Datasheet
50Kb / 4P
   2-INPUT DIFFERENTIAL AND/NAND
logo
ON Semiconductor
MC10EP05 ONSEMI-MC10EP05 Datasheet
85Kb / 8P
   2-Input Differential AND/NAND
Sep, 1999 ??Rev. 1.0
MC100LVEL05 ONSEMI-MC100LVEL05 Datasheet
55Kb / 3P
   2-Input Differential AND/NAND
1997 REV 0
MC100LVEO05 ONSEMI-MC100LVEO05 Datasheet
110Kb / 9P
   ECL 2-Input Differential AND/NAND
May, 2007 - Rev. 0
MC10EP105 ONSEMI-MC10EP105 Datasheet
123Kb / 8P
   Quad 2-Input Differential AND/NAND
December, 1999 ??Rev. 0
MC10EL05 ONSEMI-MC10EL05_06 Datasheet
153Kb / 9P
   5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 5
MC100LVEL05 ONSEMI-MC100LVEL05_06 Datasheet
140Kb / 8P
   3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 3
MC100LVEP05 ONSEMI-MC100LVEP05_09 Datasheet
161Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
October, 2009 ??Rev. 2
MC100LVEP05 ONSEMI-MC100LVEP05 Datasheet
104Kb / 9P
   2.5V / 3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
May, 2007 - Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com