công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10E336 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10E336
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10E336 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC10E336 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E336 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E336 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E336 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MC10E336 MC100E336
MOTOROLA
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 4
2–2
DC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
VCUT
Cut-off Output Voltage1
– 2.10
– 2.03
– 2.10
– 2.03
– 2.10
– 2.03
V
IIH
Input HIGH Current
µA
RXEN
225
225
225
All Other Inputs
150
150
150
IEE
Power Supply Current
mA
10E
125
150
125
150
125
150
100E
125
150
125
150
144
173
1. Measured with VTT = – 2.10V
AC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
tPLH
Propagation Delay to Output
ps
tPHL
Clk to Q
500
700
100
500
700
1000
500
700
1000
Clk to BUS
825
1250
1800
825
1250
1800
825
1250
1800
ts
Setup Time
ps
BUS, RXEN
150
–150
150
–150
150
–150
BUSEN
100
– 200
100
– 200
100
– 200
A, B Data
300
– 50
300
– 50
300
– 50
TEN
450
150
450
150
450
150
th
Hold Time
ps
BUS, RXEN
450
150
450
150
450
150
BUSEN
500
200
500
200
500
200
A, B Data
350
50
350
50
350
50
TEN
200
–150
200
–150
200
–150
tPW
Minimum Pulse Width
ps
Clk
400
400
400
tr
Rise/Fall Times
ps
tf
20 - 80% (Qn)
300
450
700
300
450
700
300
450
700
20 - 80% (BUSn Rise)
500
800
1000
500
800
1000
500
800
1000
20 - 80% (BUSn Fall)
300
500
800
300
500
800
300
500
800


Số phần tương tự - MC10E336

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E337 ONSEMI-MC10E337 Datasheet
116Kb / 5P
   3-BIT SCANNABLE REGISTERED BUS TRANSCEIVER
1996 REV 2
More results

Mô tả tương tự - MC10E336

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY10E336 MICREL-SY10E336 Datasheet
64Kb / 4P
   3-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVER
SY10E336 MICREL-SY10E336_06 Datasheet
66Kb / 4P
   3-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVER
SY10E337 MICREL-SY10E337_06 Datasheet
67Kb / 5P
   3-BIT SCANNABLE REGISTERED BUS TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC10E337 ONSEMI-MC10E337 Datasheet
116Kb / 5P
   3-BIT SCANNABLE REGISTERED BUS TRANSCEIVER
1996 REV 2
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH162525 TI-SN74ALVCH162525 Datasheet
167Kb / 11P
[Old version datasheet]   18-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH162525 TI1-SN74ALVCH162525_09 Datasheet
353Kb / 16P
[Old version datasheet]   18-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ABTH32543-EP TI1-SN74ABTH32543-EP Datasheet
174Kb / 10P
[Old version datasheet]   36-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
V320 FAIRCHILD-V320 Datasheet
648Kb / 10P
   V320 8-Bit Registered Bus Transceiver
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH16524 TI-SN74ALVCH16524 Datasheet
125Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16525 TI-SN74ALVCH16525 Datasheet
153Kb / 10P
[Old version datasheet]   18-BIT REGISTERED BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com