công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100E212 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100E212
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-BIT SCANNABLE REGISTERED ADDRESS DRIVER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100E212 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC100E212 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E212 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E212 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E212 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MC10E212 MC100E212
MOTOROLA
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 4
2–2
DC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
IIH
Input HIGH Current
150
150
150
µA
IEE
Power Supply Current
mA
10E
80
96
80
96
80
96
100E
80
96
80
96
92
110
AC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
tPLH
Propagation Delay to Output
ps
tPHL
CLK
575
800
1025
575
800
1025
575
800
1025
MR
575
800
1025
575
800
1025
575
800
1025
CLK to S-OUT
575
800
1025
575
800
1025
575
800
1025
ts
Setup Time
ps
D
175
25
175
25
175
25
SHIFT
150
– 50
150
– 50
150
– 50
LOAD
225
50
225
50
225
50
S-IN
150
– 50
150
– 50
150
– 50
th
Hold Time
ps
D
250
25
250
25
250
25
SHIFT
300
100
300
100
300
100
LOAD
225
0
225
0
225
0
S-IN
300
100
300
100
300
100
tRR
Reset Recovery
600
350
600
350
600
350
ps
tSKEW
Within-Device Skew
100
100
100
ps
1
tSKEW
Within-Gate Skew
50
50
50
ps
2
tr
Rise/Fall Times
ps
tf
20 - 80%
275
425
650
275
425
650
275
425
650
1. Within-device skew is defined as identical transitions on similar paths through a device.
2. Within-gate skew is defined as the difference in delays between various outputs of a gate when driven from the same input.
FUNCTION TABLE
LOAD
SHIFT
MR
MODE
L
L
L
Load
H
L
L
Hold
X
H
L
Shift
X
X
H
Reset


Số phần tương tự - MC100E212

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100E212 ONSEMI-MC100E212 Datasheet
183Kb / 7P
   5V ECL 3-Bit Scannable Registered Address Driver
June, 2006 ??Rev. 5
MC100E212FN ONSEMI-MC100E212FN Datasheet
183Kb / 7P
   5V ECL 3-Bit Scannable Registered Address Driver
June, 2006 ??Rev. 5
MC100E212FNR2 ONSEMI-MC100E212FNR2 Datasheet
183Kb / 7P
   5V ECL 3-Bit Scannable Registered Address Driver
June, 2006 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC100E212

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E212 ONSEMI-MC10E212_06 Datasheet
183Kb / 7P
   5V ECL 3-Bit Scannable Registered Address Driver
June, 2006 ??Rev. 5
logo
Micrel Semiconductor
SY10E337 MICREL-SY10E337_06 Datasheet
67Kb / 5P
   3-BIT SCANNABLE REGISTERED BUS TRANSCEIVER
logo
ON Semiconductor
MC10E337 ONSEMI-MC10E337 Datasheet
116Kb / 5P
   3-BIT SCANNABLE REGISTERED BUS TRANSCEIVER
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10E337 MICREL-SY10E337 Datasheet
64Kb / 4P
   3-BIT SCANNABLE
SY10E212 MICREL-SY10E212 Datasheet
61Kb / 4P
   3-BIT SCANNABLE REGISTER
SY10E212 MICREL-SY10E212_06 Datasheet
63Kb / 4P
   3-BIT SCANNABLE REGISTER
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74AVC16345 PERICOM-PI74AVC16345 Datasheet
474Kb / 10P
   2.5V, Registered 1-Bit to 4-Bit Address Driver w/3-State Outputs
logo
NXP Semiconductors
74ALVC16835A PHILIPS-74ALVC16835A Datasheet
119Kb / 12P
   18-bit registered driver 3-State
2000 Mar 14
74AVC16835 PHILIPS-74AVC16835 Datasheet
89Kb / 10P
   18-bit registered driver 3-State
1999 Jul 23
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVC16835A NEXPERIA-74ALVC16835A Datasheet
200Kb / 15P
   18-bit registered driver; 3-state
Rev. 7 - 19 January 2018
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com