công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10E171 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10E171
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-BIT 4:1 MULTIPLEXER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10E171 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC10E171 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E171 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E171 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E171 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MC10E171 MC100E171
2–3
MOTOROLA
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 4
OUTLINE DIMENSIONS
FN SUFFIX
PLASTIC PLCC PACKAGE
CASE 776–02
ISSUE D
0.007 (0.180)
T L –M S
N S
M
0.007 (0.180)
T L –M S
N S
M
0.007 (0.180)
T L –M S
N S
M
0.010 (0.250)
T L –M S
N S
S
0.007 (0.180)
T L –M S
N S
M
0.010 (0.250)
T L –M S
N S
S
0.007 (0.180)
T L –M S
N S
M
0.007 (0.180)
T L –M S
N S
M
0.004 (0.100)
SEATING
PLANE
-T-
12.32
12.32
4.20
2.29
0.33
0.66
0.51
0.64
11.43
11.43
1.07
1.07
1.07
2
°
10.42
1.02
12.57
12.57
4.57
2.79
0.48
0.81
11.58
11.58
1.21
1.21
1.42
0.50
10
°
10.92
1.27 BSC
A
B
C
E
F
G
H
J
K
R
U
V
W
X
Y
Z
G1
K1
MIN
MIN
MAX
MAX
INCHES
MILLIMETERS
DIM
NOTES:
1. DATUMS -L-, -M-, AND -N- DETERMINED
WHERE TOP OF LEAD SHOULDER EXITS
PLASTIC BODY AT MOLD PARTING LINE.
2. DIM G1, TRUE POSITION TO BE MEASURED
AT DATUM -T-, SEATING PLANE.
3. DIM R AND U DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
ALLOWABLE MOLD FLASH IS 0.010 (0.250)
PER SIDE.
4. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
5. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
6. THE PACKAGE TOP MAY BE SMALLER THAN
THE PACKAGE BOTTOM BY UP TO 0.012
(0.300). DIMENSIONS R AND U ARE
DETERMINED AT THE OUTERMOST
EXTREMES OF THE PLASTIC BODY
EXCLUSIVE OF MOLD FLASH, TIE BAR
BURRS, GATE BURRS AND INTERLEAD
FLASH, BUT INCLUDING ANY MISMATCH
BETWEEN THE TOP AND BOTTOM OF THE
PLASTIC BODY.
7. DIMENSION H DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION OR INTRUSION. THE DAMBAR
PROTRUSION(S) SHALL NOT CAUSE THE H
DIMENSION TO BE GREATER THAN 0.037
(0.940). THE DAMBAR INTRUSION(S) SHALL
NOT CAUSE THE H DIMENSION TO BE
SMALLER THAN 0.025 (0.635).
VIEW S
B
U
Z
G1
X
VIEW D-D
H
K
F
VIEW S
G
C
Z
A
R
E
J
0.485
0.485
0.165
0.090
0.013
0.026
0.020
0.025
0.450
0.450
0.042
0.042
0.042
2
°
0.410
0.040
0.495
0.495
0.180
0.110
0.019
0.032
0.456
0.456
0.048
0.048
0.056
0.020
10
°
0.430
0.050 BSC
-N-
Y BRK
D
D
W
-M-
-L-
28
1
V
G1
K1


Số phần tương tự - MC10E171

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E171 ONSEMI-MC10E171 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
MC10E171FN ONSEMI-MC10E171FN Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
MC10E171FNG ONSEMI-MC10E171FNG Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
MC10E171FNR2 ONSEMI-MC10E171FNR2 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
MC10E171FNR2G ONSEMI-MC10E171FNR2G Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC10E171

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY10E171 MICREL-SY10E171_06 Datasheet
61Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MULTIPLEXER
SY10E171 MICREL-SY10E171 Datasheet
60Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MULTIPLEXER
logo
ON Semiconductor
MC10E171 ONSEMI-MC10E171_06 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 3-Bit 4:1 Multiplexer
November, 2006 ??Rev. 7
logo
List of Unclassifed Man...
8263 ETC1-8263 Datasheet
149Kb / 3P
   3-INPUT 4-BIT DIGITAL MULTIPLEXER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MBL3257CFT TOSHIBA-TC7MBL3257CFT Datasheet
241Kb / 12P
   4-Bit 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS83054I-01 ICST-ICS83054I-01 Datasheet
216Kb / 12P
   4-BIT, 2 : 1, SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
logo
Renesas Technology Corp
83054I-01 RENESAS-83054I-01 Datasheet
385Kb / 15P
   4-Bit, 2:1, Single-Ended Multiplexer
December 15, 2015
logo
NXP Semiconductors
74F253 PHILIPS-74F253 Datasheet
80Kb / 10P
   Dual 4-bit input multiplexer 3-State
1988 Nov 29
logo
Texas Instruments
SN74CBT16214 TI-SN74CBT16214_07 Datasheet
283Kb / 10P
[Old version datasheet]   12-BIT 1-OF-3 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
SN74CBT16214 TI-SN74CBT16214 Datasheet
78Kb / 5P
[Old version datasheet]   12-BIT 1-OF-3 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com