công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10E1652 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10E1652
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL ECL OUTPUT COMPARATOR WITH LATCH
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10E1652 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC10E1652 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E1652 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E1652 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E1652 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10E1652 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10E1652 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10E1652 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MC10E1652
MOTOROLA
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 4
2–6
OUTLINE DIMENSIONS
L SUFFIX
CERAMIC DIP PACKAGE
CASE 620–10
ISSUE V
19.05
6.10
0.39
1.40
0.21
3.18
19.93
7.49
5.08
0.50
1.65
0.38
4.31
0
°
0.51
15
°
1.01
1.27 BSC
2.54 BSC
7.62 BSC
MIN
MIN
MAX
MAX
INCHES
MILLIMETERS
DIM
0.750
0.240
0.015
0.055
0.008
0.125
0.785
0.295
0.200
0.020
0.065
0.015
0.170
0.050 BSC
0.100 BSC
0.300 BSC
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
N
0
°
0.020
15
°
0.040
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION F MAY NARROW TO 0.76 (0.030)
WHERE THE LEAD ENTERS THE CERAMIC
BODY.
1
8
9
16
-A-
-B-
C
K
N
G
E
F
D 16 PL
-T-
SEATING
PLANE
M
L
J 16 PL
0.25 (0.010)
T
A
M
S
0.25 (0.010)
T
B
M
S


Số phần tương tự - MC10E1652

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E1652 ONSEMI-MC10E1652 Datasheet
138Kb / 10P
   5V, ??V ECL Dual ECL Output Comparator with Latch
November, 2006 ??Rev. 9
MC10E1652FN ONSEMI-MC10E1652FN Datasheet
138Kb / 10P
   5V, ??V ECL Dual ECL Output Comparator with Latch
November, 2006 ??Rev. 9
MC10E1652FNG ONSEMI-MC10E1652FNG Datasheet
138Kb / 10P
   5V, ??V ECL Dual ECL Output Comparator with Latch
November, 2006 ??Rev. 9
MC10E1652FNG ONSEMI-MC10E1652FNG Datasheet
129Kb / 9P
   Dual ECL Output Comparator with Latch
April, 2013 ??Rev. 10
MC10E1652FNR2 ONSEMI-MC10E1652FNR2 Datasheet
138Kb / 10P
   5V, ??V ECL Dual ECL Output Comparator with Latch
November, 2006 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC10E1652

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10E1652 ONSEMI-MC10E1652_13 Datasheet
129Kb / 9P
   Dual ECL Output Comparator with Latch
April, 2013 ??Rev. 10
MC10E1651 ONSEMI-MC10E1651_13 Datasheet
125Kb / 9P
   Dual ECL Output Comparator with Latch
April, 2013 ??Rev. 10
MC10E1651 ONSEMI-MC10E1651 Datasheet
133Kb / 7P
   DUAL ECL OUTPUT COMPARATOR WITH LATCH
1996 REV 1
MC10E1652 ONSEMI-MC10E1652_06 Datasheet
138Kb / 10P
   5V, ??V ECL Dual ECL Output Comparator with Latch
November, 2006 ??Rev. 9
MC10E1651 ONSEMI-MC10E1651_06 Datasheet
136Kb / 10P
   5V, ??V Dual ECL Output Comparator with Latch
November, 2006 ??Rev. 8
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9685 MAXIM-MAX9685 Datasheet
68Kb / 8P
   Ultra-Fast ECL-Output Comparator with Latch Enable
Rev 1; 7/93
MAX9687 MAXIM-MAX9687 Datasheet
44Kb / 4P
   Dual, Ultra-Fast ECL-Output Comparator
Rev 1; 7/93
MAX9690 MAXIM-MAX9690 Datasheet
28Kb / 4P
   Ultra-Fast ECL-Output Comparator
Rev 3; 3/97
MAX9691 MAXIM-MAX9691 Datasheet
320Kb / 10P
   Single/Dual, Ultra-Fast, ECL-Output Comparators with Latch Enable
Rev 1; 10/02
MAX9691 MAXIM-MAX9691_12 Datasheet
325Kb / 12P
   Single/Dual, Ultra-Fast, ECL-Output Comparators with Latch Enable
Rev 2; 1/12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com