công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATV320U22N4C bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện ATV320U22N4C
Giải thích chi tiết về linh kiện  variable speed drive ATV320 - 2.2kW - 380...500V - 3 phase - compact
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

ATV320U22N4C bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button ATV320U22N4C Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ATV320U22N4C Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ATV320U22N4C Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ATV320U22N4C Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ATV320U22N4C Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers ATV320U22N4C Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers ATV320U22N4C Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers ATV320U22N4C Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers ATV320U22N4C Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
11
Product data sheet
Motor Starter BOM
ATV320U22N4C
Our Proposal: Circuit Breaker + Contactor + Drive for Motor Power 2,2 kW and 380 VAC
Motor power
(kW)
ICU
(kA)
Breaker
Contactor (*)
Motor Starter
2,2
> 100
GV2L14
LC1D09P7
ATV320U22N4C
Non contractual pictures.
(*) You can select the contactor proposed or variants. Please consider examples hereafter or follow the link to the complete offer.
Motor power
kW
Coil voltage
VAC - 50/60 Hz
24
48
110
115
220
230
400
Other
2,2
LC1D09 ..
B7
E7
F7
FE7
M7
P7
V7
Complete
Offer
Motor power
kW
Coil voltage
VDC
24
48
110
125
220
230
Other
2,2
LC1D09 ..
BD
ED
-
-
-
-
Complete
Offer
Motor power
kW
Coil voltage
Low Consumption
VDC - U 0.8…1.25 Uc
24
110
Other
2,2
LC1D09 ..
BL
FL
Complete Offer
ATV320U22N4C


Số phần tương tự - ATV320U22N4C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
ATV320U22N4C SCHNEIDER-ATV320U22N4C Datasheet
10Mb / 48P
   Variable speed drives Altivar Machine
March 2017 - V4.0
More results

Mô tả tương tự - ATV320U22N4C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schneider Electric
ATV320U30N4C SCHNEIDER-ATV320U30N4C Datasheet
235Kb / 10P
   Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 3 kW, 380...500 V, 3 phases, compact
Sep 13, 2021
ATV320U15N4C SCHNEIDER-ATV320U15N4C Datasheet
235Kb / 10P
   Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 1.5 kW, 380...500 V, 3 phases, compact
Sep 13, 2021
ATV320U04N4C SCHNEIDER-ATV320U04N4C_V01 Datasheet
235Kb / 10P
   Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 0.37 kW, 380...500 V, 3 phases, compact
Jan 12, 2022
ATV320U06N4C SCHNEIDER-ATV320U06N4C Datasheet
608Kb / 10P
   Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 0.55 kW, 380...500 V, 3 phases, compact
Apr 17, 2023
ATV320U04N4C SCHNEIDER-ATV320U04N4C Datasheet
235Kb / 10P
   Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 0.37 kW, 380...500 V, 3 phases
Sep 13, 2021
ATV320U30N4W SCHNEIDER-ATV320U30N4W Datasheet
193Kb / 10P
   Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 3 kW, 380...500 V, 3 phases, enclosed
Sep 22, 2021
ATV320U07N4C SCHNEIDER-ATV320U07N4C Datasheet
235Kb / 10P
   Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 0.75 kW, 380...500 V, 3 phases
Sep 13, 2021
ATV320U40N4C SCHNEIDER-ATV320U40N4C Datasheet
235Kb / 10P
   Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 4 kW, 380...500 V
Sep 13, 2021
ATV320D11N4B SCHNEIDER-ATV320D11N4B Datasheet
266Kb / 10P
   Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 11 kW, 380...500 V
Sep 13, 2021
ATV320U15N4W SCHNEIDER-ATV320U15N4W Datasheet
191Kb / 10P
   Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 1.5 kW, 380...500 V, 3 phases, enclosed
Sep 22, 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com