công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATS2825 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện ATS2825
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bluetooth Module SPEC
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

ATS2825 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button ATS2825 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 23 page
background image
ATS2825 Bluetooth Module SPEC
Copyright© 2015 Actions (Zhuhai) Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Version 1.0
Page 16
PMU Characteristics
Charging current
Max : 600mA Typical : 500mA
PMU
Charger input voltage Max : 7.0V
Typical : 5V
Min : 4.5V
Test conditions:
BAT=3.8V, VCC=3.1V, VDD=1.0V, Tamb=25℃
Standby
38 uA
(type)
Card music play
13 mA
(type)
Line in music play
10.4 mA
(type)
Bluetooth music play
16mA ~ 20mA
Power Consumption
(10Kohm load)
Bluetooth hands free
18mA ~ 22mA
Charge Flow Chart and Settings
Charge Flow Chart
Note
1. Charging process is divided into 3 stages: the pre charge process, the constant current
process and the constant voltage process.


Số phần tương tự - ATS2825

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ATS2800S IRF-ATS2800S Datasheet
162Kb / 10P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
ATS2800S IRF-ATS2800S_15 Datasheet
162Kb / 10P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
ATS2803R3DCH IRF-ATS2803R3DCH Datasheet
162Kb / 10P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
ATS2803R3DES IRF-ATS2803R3DES Datasheet
162Kb / 10P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
ATS2803R3DHB IRF-ATS2803R3DHB Datasheet
162Kb / 10P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ATS2825

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AP6212 ETC2-AP6212 Datasheet
1Mb / 26P
   WiFiBluetooth 4.0FM RX SIP Module Spec Sheet
logo
Varitronix internationa...
COG-C150FAG-01 VARITRONIX-COG-C150FAG-01 Datasheet
90Kb / 1P
   MODULE SPEC
COG-C286FVJ-01 VARITRONIX-COG-C286FVJ-01 Datasheet
39Kb / 1P
   MODULE SPEC
COG-C177MVH-01 VARITRONIX-COG-C177MVH-01 Datasheet
130Kb / 1P
   MODULE SPEC
COG-T130MLH-01 VARITRONIX-COG-T130MLH-01 Datasheet
216Kb / 1P
   MODULE SPEC
logo
List of Unclassifed Man...
BLUEM-G1X0 ETC-BLUEM-G1X0 Datasheet
885Kb / 15P
   Bluetooth Module
PARANI-BCD100 ETC-PARANI-BCD100 Datasheet
774Kb / 22P
   Bluetooth Module
logo
Sony Corporation
CXN1010 SONY-CXN1010 Datasheet
184Kb / 21P
   Bluetooth Module
logo
BUDDIES TECHNOLOGY LIMI...
BLM211 BUDDIES-BLM211 Datasheet
302Kb / 15P
   Bluetooth Module
BTA256M BUDDIES-BTA256M Datasheet
260Kb / 17P
   Bluetooth Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com