công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATS2825 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện ATS2825
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bluetooth Module SPEC
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

ATS2825 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button ATS2825 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers ATS2825 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 23 page
background image
ATS2825 Bluetooth Module SPEC
Copyright© 2015 Actions (Zhuhai) Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Version 1.0
Page 13
Basic Data Rate of Transmitter
Core Supply Voltage = 1.05V @ Tamb=25℃
Parameter
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Maximum RF Transmit
Power
2
4
dBm
RF Power Control Range
2
3
8
dB
20dB Bandwidth for
Modulated Carrier
930
990
KHz
+2 MHz
-47
-52
dBm
-2 MHz
-51
-52
dBm
+3 MHz
-40
-58
dBm
Adjacent Channel Transmit
-3 MHz
-56
-57
dBm
Δf1avg Maximum
140
170
175
KHz
Δf2max Maximum
100%
100%
Frequency Deviation
Δf1avg/Δf2avg
0.89
0.9
0.91
Initial Carrier Frequency
Tolerance
3
5
6
KHz
HD1 Packet
-9
-8
8
KHz
HD3 Packet
-8
-9
-10
KHz
Frequency Drift
HD5 Packet
-10
-7
-6
KHz
Frequency Drift Rate
3
4
5
KHz/50us
Harmonic Content
-50
dBm
Enhanced Data Rate of Transmitter
Core Supply Voltage =1. 05V @ Tamb=25℃
Parameter
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Relative Transmit Power
-0.4
dB
π/4 DQPSK max carrier
frequency stability |ω0|
-10
10
KHz
π/4 DQPSK max carrier
frequency stability |ωi|
-75
75
KHz
π/4 DQPSK max carrier
frequency stability |ω0i |
-75
75
KHz
8DPSK max carrier
frequency stability|ω0|
-10
10
KHz
8DPSK max carrier
frequency stability|ωi|
-75
75
KHz


Số phần tương tự - ATS2825

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ATS2800S IRF-ATS2800S Datasheet
162Kb / 10P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
ATS2800S IRF-ATS2800S_15 Datasheet
162Kb / 10P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
ATS2803R3DCH IRF-ATS2803R3DCH Datasheet
162Kb / 10P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
ATS2803R3DES IRF-ATS2803R3DES Datasheet
162Kb / 10P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
ATS2803R3DHB IRF-ATS2803R3DHB Datasheet
162Kb / 10P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ATS2825

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AP6212 ETC2-AP6212 Datasheet
1Mb / 26P
   WiFiBluetooth 4.0FM RX SIP Module Spec Sheet
logo
Varitronix internationa...
COG-C150FAG-01 VARITRONIX-COG-C150FAG-01 Datasheet
90Kb / 1P
   MODULE SPEC
COG-C286FVJ-01 VARITRONIX-COG-C286FVJ-01 Datasheet
39Kb / 1P
   MODULE SPEC
COG-C177MVH-01 VARITRONIX-COG-C177MVH-01 Datasheet
130Kb / 1P
   MODULE SPEC
COG-T130MLH-01 VARITRONIX-COG-T130MLH-01 Datasheet
216Kb / 1P
   MODULE SPEC
logo
List of Unclassifed Man...
BLUEM-G1X0 ETC-BLUEM-G1X0 Datasheet
885Kb / 15P
   Bluetooth Module
PARANI-BCD100 ETC-PARANI-BCD100 Datasheet
774Kb / 22P
   Bluetooth Module
logo
Sony Corporation
CXN1010 SONY-CXN1010 Datasheet
184Kb / 21P
   Bluetooth Module
logo
BUDDIES TECHNOLOGY LIMI...
BLM211 BUDDIES-BLM211 Datasheet
302Kb / 15P
   Bluetooth Module
BTA256M BUDDIES-BTA256M Datasheet
260Kb / 17P
   Bluetooth Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com