công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLE4998S3 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện TLE4998S3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Linear Hall Sensor
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

TLE4998S3 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Infineon Technologies AG

Back Button TLE4998S3_V01 Datasheet HTML 21Page - Infineon Technologies AG TLE4998S3_V01 Datasheet HTML 22Page - Infineon Technologies AG TLE4998S3_V01 Datasheet HTML 23Page - Infineon Technologies AG TLE4998S3_V01 Datasheet HTML 24Page - Infineon Technologies AG TLE4998S3_V01 Datasheet HTML 25Page - Infineon Technologies AG TLE4998S3_V01 Datasheet HTML 26Page - Infineon Technologies AG TLE4998S3_V01 Datasheet HTML 27Page - Infineon Technologies AG TLE4998S3_V01 Datasheet HTML 28Page - Infineon Technologies AG TLE4998S3_V01 Datasheet HTML 29Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 39 page
background image
TLE4998S
Error Detection
Data Sheet
25
V 1.0, 2008-07
7
Error Detection
Different error cases can be detected by the On-Board Diagnostics (OBD) and reported
to the microcontroller in the status nibble (see Chapter 13).
7.1
Voltages Outside the Operating Range
The output signals an error condition if
VDD crosses the overvoltage threshold level.
7.2
EEPROM Error Correction
The parity method is able to correct a single bit in the EEPROM line. One other single bit
error in another EEPROM line can also be detected, but not corrected. In an
uncorrectable EEPROM failure, the open drain stage is disabled and kept in the off state
permanently (high ohmic/sensor defect).
Table 14
Overvoltage
Parameter
Symbol
Limit Values
Unit
Notes
min.
typ.
max.
Overvoltage threshold
VDDov
16.65
17.5
18.35
V
1)
1) Overvoltage bit activated in status nibble, output stays in “off” state (high ohmic)


Số phần tương tự - TLE4998S3_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
TLE4998S3C INFINEON-TLE4998S3C Datasheet
1Mb / 36P
   Programmable Linear Hall Sensor
Rev 1.1, September 2009
More results

Mô tả tương tự - TLE4998S3_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
TLE4998C3C INFINEON-TLE4998C3C Datasheet
1Mb / 42P
   Programmable Linear Hall Sensor
Rev 1.1, Sep 2009
TLE4998P3C INFINEON-TLE4998P3C Datasheet
1Mb / 32P
   Programmable Linear Hall Sensor
Rev 1.1, Sep 2009
TLE4998S INFINEON-TLE4998S Datasheet
1Mb / 39P
   Programmable Linear Hall Sensor
V 1.0, July 2008
TLE4998S3 INFINEON-TLE4998S3 Datasheet
1Mb / 39P
   Programmable Linear Hall Sensor
V 1.0, July 2008
TLE4998P3 INFINEON-TLE4998P3 Datasheet
1Mb / 34P
   Programmable Linear Hall Sensor
V 1.0, July 2008
TLE4997 INFINEON-TLE4997_08 Datasheet
2Mb / 34P
   Programmable Linear Hall Sensor
V 2.08, September 2008
TLE4998P3CE1200 INFINEON-TLE4998P3CE1200 Datasheet
1Mb / 32P
   Programmable Linear Hall Sensor
Rev 1.1, September 2009
logo
Micronas
HAL815 MICRONAS-HAL815 Datasheet
407Kb / 24P
   Programmable Linear Hall Sensor
logo
Infineon Technologies A...
TLE4998C3 INFINEON-TLE4998C3 Datasheet
1Mb / 44P
   Programmable Linear Hall Sensor
Rev 1.0, December 2008
TLE4998S3C INFINEON-TLE4998S3C Datasheet
1Mb / 36P
   Programmable Linear Hall Sensor
Rev 1.1, September 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com