công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THGBMHG6C1LBAIL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện THGBMHG6C1LBAIL
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA e-MMC Module
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

THGBMHG6C1LBAIL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button THGBMHG6C1LBAIL Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor THGBMHG6C1LBAIL Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor THGBMHG6C1LBAIL Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor THGBMHG6C1LBAIL Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor THGBMHG6C1LBAIL Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor THGBMHG6C1LBAIL Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor THGBMHG6C1LBAIL Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor THGBMHG6C1LBAIL Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor THGBMHG6C1LBAIL Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 33 page
background image
THGBMHG6C1LBAIL
6
Jul. 31th, 2015
Density Specifications
Density
Part Number
Interleave
Operation
User Area Density
[Bytes]
SEC_COUNT in
Extended CSD
8GB
THGBMHG6C1LBAIL
Non Interleave
7,818,182,656
0xE90000
1) User area density shall be reduced if enhanced user data area is defined.
Register Informations
OCR Register
OCR bit
VDD Voltage window
Value
[6:0]
Reserved
000 0000b
[7]
1.70-1.95
1b
[14:8]
2.0-2.6
000 0000b
[23:15]
2.7-3.6
1 1111 1111b
[28:24]
Reserved
0 0000b
[30:29]
Access Mode
10b
[31]
( card power up status bit (busy) )1
1) This bit is set to LOW if the Device has not finished the power up routine.
CID Register
CID-slice
Name
Field
Width
Value
[127:120]
Manufacturer ID
MID
8
0001 0001b
[119:114]
Reserved
-
6
0b
[113:112]
Device/BGA
CBX
2
01b
[111:104]
OEM/Application ID
OID
8
0b
[103:56]
Product name
PNM
48
0x30 30 38 47 33 30 (008G30)
[55:48]
Product revision
PRV
8
0x00
[47:16]
Product serial
PSN
32
Serial number
[15:8]
Manufacturing date
MDT
8
see-JEDEC Specification
[7:1]
CRC7 checksum
CRC
7
CRC7
[0]
Not used, always
‘1’
-
1
1b


Số phần tương tự - THGBMHG6C1LBAIL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
THGBMHG6C1LBAIL TOSHIBA-THGBMHG6C1LBAIL Datasheet
316Kb / 2P
   Cost Effective Mass Storage
More results

Mô tả tương tự - THGBMHG6C1LBAIL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
THGBMFG6C1LBAIL TOSHIBA-THGBMFG6C1LBAIL Datasheet
1Mb / 33P
   e MMC Module
THGBMNG5D1LBAIL TOSHIBA-THGBMNG5D1LBAIL Datasheet
1Mb / 33P
   e-MMC Module
logo
Micron Technology
MTFC4GMVEA-4MIT MICRON-MTFC4GMVEA-4MIT Datasheet
479Kb / 24P
   4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB e MMC
logo
Toshiba Semiconductor
MP7001 TOSHIBA-MP7001 Datasheet
151Kb / 7P
   TOSHIBA Power Module
MP7002 TOSHIBA-MP7002 Datasheet
310Kb / 8P
   TOSHIBA POWER MODULE
logo
Transcend Information. ...
TS128MRMMC TRANSCEND-TS128MRMMC Datasheet
202Kb / 7P
   RS-MMC
logo
Toshiba Semiconductor
MP4015Q TOSHIBA-MP4015Q Datasheet
160Kb / 4P
   TOSHIBA Power Transistor Module
MP4015 TOSHIBA-MP4015 Datasheet
141Kb / 4P
   TOSHIBA Power Transistor Module
MIG10J503 TOSHIBA-MIG10J503 Datasheet
112Kb / 9P
   TOSHIBA INTELLIGENT POWER MODULE
MIG15J503H TOSHIBA-MIG15J503H Datasheet
103Kb / 11P
   TOSHIBA INTELLIGENT POWER MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com