công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HGC5021-HYB0900S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Soshin electric Co., Ltd.

tên linh kiện HGC5021-HYB0900S
Giải thích chi tiết về linh kiện  900MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOSHIN [Soshin electric Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.soshin-ele.com/
Logo SOSHIN - Soshin electric Co., Ltd.

HGC5021-HYB0900S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Soshin electric Co., Ltd.

  HGC5021-HYB0900S Datasheet HTML 1Page - Soshin electric Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Control No.
:
HGC-5021-B
Tentative Specification
(Preliminary)
Established on Mar 27, 2013
1. 900MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
TYPE No: HGC5021-HYB0900S
RoHS correspondence article
2. Appearance and Construction
2.1 Dimension (Unit: mm)
Terminal
1
IN
2
0 deg OUT
3
90 deg OUT
4
Isolation
G
GND
2.2 Body … Ceramics
2.3 Terminal … Ni+Sn plating
2.4 Marking … Abbreviation of Model No. is printed
3. Absolute Maximum Ratings
3.1 Input Power(W Avg/CW Ta=25degC)
:
40
3.2 Operating Temperature
(degC)
:
-40 ~ 125
3.3 Storage Temperature
(degC)
:
-40 ~ 85
(-20 ~ 35degC for tape and reel materials)
4. Target Electrical Characteristics (-40~125degC)
Item
Target Specifications
4.1 Nominal Impedance
(Ohm)
50
4.2 Frequency Range
(MHz)
690 ~ 1000
4.3 Insertion Loss
(dB MAX)
0.25 (TYP. 0.19)
4.4 Amplitude Level Balance (dB MAX)
0.45
4.5 Phase Balance (deg)
90+/-3
4.6 V.S.W.R
(MAX)
1.2
4.7 Isolation
(dB MIN)
20
5. Note
5.1 Number of pieces ordered
At least 1,000 pieces must be ordered for serial production.
*Specifications of products are subject to change without notice
SOSHIN ELECTRIC CO., LTD.
Tolerance: +/- 0.2
4
1
3
2
G
1.2
1.2
1.2
0.3
G
G
G
2.0
0.7
0.5
3.2
4.5
4
1
G
G
3
2
G
G
G
G


Số phần tương tự - HGC5021-HYB0900S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Soshin electric Co., Lt...
HGC5020-HYB2600S SOSHIN-HGC5020-HYB2600S Datasheet
20Kb / 1P
   2600MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
HGC5022-HYB2000S SOSHIN-HGC5022-HYB2000S Datasheet
20Kb / 1P
   2000MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
HGC5023-HYB3500S SOSHIN-HGC5023-HYB3500S Datasheet
22Kb / 1P
   3500MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
HGC5024-HYB1450S SOSHIN-HGC5024-HYB1450S Datasheet
20Kb / 1P
   1450MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
More results

Mô tả tương tự - HGC5021-HYB0900S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Soshin electric Co., Lt...
HMD2712A-HYB0800 SOSHIN-HMD2712A-HYB0800 Datasheet
486Kb / 6P
   900MHz Band 90deg. Chip Hybrid Coupler
ARP-4270000-D1 SOSHIN-ARP-4270000-D1 Datasheet
485Kb / 6P
   900MHz Band 90deg. Chip Hybrid Coupler
HMD2700A-HYB0850 SOSHIN-HMD2700A-HYB0850 Datasheet
485Kb / 6P
   900MHz Band 90deg. Chip Hybrid Coupler
ARP-4270100-G1 SOSHIN-ARP-4270100-G1 Datasheet
524Kb / 6P
   2.15GHz Band 90deg. Chip Hybrid Coupler
HGC5020-HYB2600S SOSHIN-HGC5020-HYB2600S Datasheet
20Kb / 1P
   2600MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
HGC5024-HYB1450S SOSHIN-HGC5024-HYB1450S Datasheet
20Kb / 1P
   1450MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
HMD2703A-HYB0750 SOSHIN-HMD2703A-HYB0750 Datasheet
485Kb / 6P
   750MHz Band 90deg. Chip Hybrid Coupler
ARP-4271000-C1 SOSHIN-ARP-4271000-C1 Datasheet
523Kb / 6P
   2500MHz Band 90deg. Chip Hybrid Coupler
HGC5022-HYB2000S SOSHIN-HGC5022-HYB2000S Datasheet
20Kb / 1P
   2000MHz Band 90deg Chip Hybrid Coupler
ARP-4270300-F1 SOSHIN-ARP-4270300-F1 Datasheet
485Kb / 6P
   750MHz Band 90deg. Chip Hybrid Coupler
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com